công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV40NE03L-20 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV40NE03L-20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL 30V - 0.014ohm - 40A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV40NE03L-20 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STV40NE03L-20 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Output Characteristics
Transconductance
Gate Charge vs Gate-source Voltage
Transfer Characteristics
Static Drain-source On Resistance
Capacitance Variations
STV40NE03L-20
4/8


Số phần tương tự - STV40NE03L-20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
STV4.35F160Q CIT-STV4.35F160Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F200Q CIT-STV4.35F200Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F260Q CIT-STV4.35F260Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F520Q CIT-STV4.35F520Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35LF160Q CIT-STV4.35LF160Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
More results

Mô tả tương tự - STV40NE03L-20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STV160NF03L STMICROELECTRONICS-STV160NF03L Datasheet
96Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.0019ohm - 160A PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STV80NE03L-06 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.005ohm - 80A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV160NF03LA STMICROELECTRONICS-STV160NF03LA Datasheet
531Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.0021OHM - 160A PowerSO-10 STripFET TM POWER MOSFET
STV160NF03L STMICROELECTRONICS-STV160NF03L_02 Datasheet
539Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0019OHM - 160A PowerSO-10 STripFET TM POWER MOSFET
STV160NF02L STMICROELECTRONICS-STV160NF02L_04 Datasheet
327Kb / 8P
   N - CHANNEL 20V - 0.0016ohm - 160A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV160NF02L STMICROELECTRONICS-STV160NF02L Datasheet
96Kb / 8P
   N - CHANNEL 20V - 0.0016ohm - 160A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL_07 Datasheet
318Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.014ohm - 35A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
STV60NE06-16 STMICROELECTRONICS-STV60NE06-16 Datasheet
52Kb / 6P
   N - CHANNEL 60V - 0.013ohm - 60A PowerSO-10 STripFET POWER MOSFET
STB3020L STMICROELECTRONICS-STB3020L Datasheet
85Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.019ohm - 40A - D2PAK STripFET] POWER MOSFET
STV300NH02L STMICROELECTRONICS-STV300NH02L_1 Datasheet
420Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.8m廓 - 280A - PowerSO-10 STripFET??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com