công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV40NE03L-20 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV40NE03L-20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL 30V - 0.014ohm - 40A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV40NE03L-20 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STV40NE03L-20 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STV40NE03L-20 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
SWITCHING ON
Symbo l
Parameter
Test Con ditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
tr
Turn-on Time
Rise Time
VDD =15 V
ID =20 A
RG =4.7
VGS =5 V
25
160
33
210
ns
ns
Qg
Q gs
Qgd
Tot al G ate Charge
Gat e-Source Charge
Gat e-Drain Charge
VDD =24 V
ID =40 A
VGS =5 V
29
12
14
38
nC
nC
nC
SWITCHING OFF
Symbo l
Parameter
Test Con ditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
tr(Voff)
tf
tc
Off -volt age Rise T ime
Fall T ime
Cross-over Time
VDD =24 V
I D =40 A
RG =4.7
VGS =5 V
25
120
155
33
160
210
ns
ns
ns
SOURCE DRAIN DIODE
Symbo l
Parameter
Test Con ditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM (
•)
Source-drain Current
Source-drain Current
(pulsed)
40
160
A
A
VSD (
∗)Forward On Voltage
ISD =40 A
VGS =0
1. 5
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery
Time
Reverse Recovery
Charge
Reverse Recovery
Current
ISD = 40 A
di/ dt = 100 A/
µs
VDD =20 V
Tj = 150
oC
50
0.9
3.5
ns
µC
A
(
∗) Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %
(
•) Pulse width limited by safe operating area
Safe Operating Area
Thermal Impedance
STV40NE03L-20
3/8


Số phần tương tự - STV40NE03L-20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
STV4.35F160Q CIT-STV4.35F160Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F200Q CIT-STV4.35F200Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F260Q CIT-STV4.35F260Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35F520Q CIT-STV4.35F520Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
STV4.35LF160Q CIT-STV4.35LF160Q Datasheet
117Kb / 1P
   CIT SWITCH
More results

Mô tả tương tự - STV40NE03L-20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STV160NF03L STMICROELECTRONICS-STV160NF03L Datasheet
96Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.0019ohm - 160A PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STV80NE03L-06 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.005ohm - 80A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV160NF03LA STMICROELECTRONICS-STV160NF03LA Datasheet
531Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.0021OHM - 160A PowerSO-10 STripFET TM POWER MOSFET
STV160NF03L STMICROELECTRONICS-STV160NF03L_02 Datasheet
539Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0019OHM - 160A PowerSO-10 STripFET TM POWER MOSFET
STV160NF02L STMICROELECTRONICS-STV160NF02L_04 Datasheet
327Kb / 8P
   N - CHANNEL 20V - 0.0016ohm - 160A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STV160NF02L STMICROELECTRONICS-STV160NF02L Datasheet
96Kb / 8P
   N - CHANNEL 20V - 0.0016ohm - 160A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL_07 Datasheet
318Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.014ohm - 35A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
STV60NE06-16 STMICROELECTRONICS-STV60NE06-16 Datasheet
52Kb / 6P
   N - CHANNEL 60V - 0.013ohm - 60A PowerSO-10 STripFET POWER MOSFET
STB3020L STMICROELECTRONICS-STB3020L Datasheet
85Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.019ohm - 40A - D2PAK STripFET] POWER MOSFET
STV300NH02L STMICROELECTRONICS-STV300NH02L_1 Datasheet
420Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.8m廓 - 280A - PowerSO-10 STripFET??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com