công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STTA6006TV1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
STTA6006TV1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 9 page Cooling method : by conduction (C) Recommended torque value : 0.8 m.N Maximum torque value : 1m.N PACKAGE MECHANICAL DATA SOD93 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.70 4.90 0.185 0.193 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D 2.50 0.098 D1 1.27 0.050 E 0.50 0.78 0.020 0.031 F 1.10 1.30 0.043 0.051 F3 1.75 0.069 G 10.80 11.10 0.425 0.437 H 14.70 15.20 0.578 0.598 L 12.20 0.480 L2 16.20 0.638 L3 18.0 0.709 L5 3.95 4.15 0.156 0.163 L6 31.00 1.220 O 4.00 4.10 0.157 0.161 STTA6006TV1/2/ STTA3006P/PI 8/9 |
Số phần tương tự - STTA6006TV1 |
|
Mô tả tương tự - STTA6006TV1 |