công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP300NH02L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP300NH02L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP300NH02L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STP300NH02L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP300NH02L Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Test circuit
STB300NH02L - STP300NH02L
8/14
3
Test circuit
Figure 13. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 14. Gate charge test circuit
Figure 15. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 16. Unclamped inductive load test
circuit
Figure 17. Unclamped inductive waveform
Figure 18. Switching time waveform


Số phần tương tự - STP300NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP300NH02L STMICROELECTRONICS-STP300NH02L Datasheet
474Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET TM Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP300NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB300NH02L STMICROELECTRONICS-STB300NH02L Datasheet
474Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET TM Power MOSFET
STB185N55F3 STMICROELECTRONICS-STB185N55F3 Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STB180N55F3 STMICROELECTRONICS-STB180N55F3 Datasheet
440Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STB100NF04 STMICROELECTRONICS-STB100NF04_07 Datasheet
394Kb / 17P
   N-channel 40V - 0.0043ohm - 120A - TO-220 - D2PAK STripFET TM II Power MOSFET
STP200N4F3 STMICROELECTRONICS-STP200N4F3 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 40V - 0.0035廓 - 120A - D2PAK - TO-220 planar STripFET??Power MOSFET
STB140NF75T4 STMICROELECTRONICS-STB140NF75T4 Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 75V - 0.0065 - 120A - D2PAK/I2/TO-220 STripFET III Power MOSFET
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
393Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STP100NF04 STMICROELECTRONICS-STP100NF04 Datasheet
584Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 0.0043ohm - 120A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STB160N75F3_0710 STMICROELECTRONICS-STB160N75F3_0710 Datasheet
390Kb / 16P
   N-channel 75V - 3.5m廓 - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB190NF04 STMICROELECTRONICS-STB190NF04_06 Datasheet
510Kb / 16P
   N-channel 40V - 0.0039ohm - 120A - D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com