công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS1HNC60 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STS1HNC60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 7ohm - 0.4A SO-8 PowerMesh?줚I MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STS1HNC60 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STS1HNC60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STS1HNC60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STS1HNC60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STS1HNC60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STS1HNC60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STS1HNC60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
STS1HNC60
2/6
THERMAL DATA
AVALANCHE CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TCASE = 25 °C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
OFF
ON (1)
DYNAMIC
Rthj-case
Rthj-amb
Tl
Thermal Resistance Junction-case
Thermal Resistance Junction-ambient Max
(Surface Mounted)
Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose
35.7
60
300
°C/W
°C/W
°C
Symbol
Parameter
Max Value
Unit
IAR
Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive
(pulse width limited by Tj max)
0.4
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
(starting Tj = 25 °C, ID = IAR, VDD = 50 V)
100
mJ
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
Breakdown Voltage
ID = 250 µA, VGS = 0
600
V
IDSS
Zero Gate Voltage
Drain Current (VGS = 0)
VDS = Max Rating
1µA
VDS = Max Rating, TC = 125 °C
50
µA
IGSS
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
VGS = ± 30V
±100
nA
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS = VGS, ID = 250 µA
23
4
V
RDS(on)
Static Drain-source On
Resistance
VGS = 10V, ID = 0.3 A
78
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs
Forward Transconductance
VDS > ID(on) x RDS(on)max,
ID = 0.3 A
1.25
S
Ciss
Input Capacitance
VDS = 25V, f = 1 MHz, VGS = 0
160
pF
Coss
Output Capacitance
26
pF
Crss
Reverse Transfer
Capacitance
3.8
pF


Số phần tương tự - STS1HNC60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS1HNK60 STMICROELECTRONICS-STS1HNK60 Datasheet
303Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 8W - 0.3A SO-8 SuperMESH-TMPower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS1HNC60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN1HNC60 STMICROELECTRONICS-STN1HNC60 Datasheet
260Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 0.4A - SOT-223 PowerMesh?줚I MOSFET
STQ1HNC60 STMICROELECTRONICS-STQ1HNC60 Datasheet
116Kb / 6P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 0.4A TO-92 PowerMesh?줚I MOSFET
STD1NC60 STMICROELECTRONICS-STD1NC60 Datasheet
280Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 1.4A - DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STS1NC60 STMICROELECTRONICS-STS1NC60 Datasheet
272Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 12ohm - 0.3A - SO-8 PowerMESH?줚I MOSFET
STP2NC60 STMICROELECTRONICS-STP2NC60 Datasheet
334Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 1.9A - TO-220/TO-220FP PowerMesh?줚I MOSFET
STB6LNC60 STMICROELECTRONICS-STB6LNC60 Datasheet
422Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 1ohm - 5.8A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STE40NC60 STMICROELECTRONICS-STE40NC60 Datasheet
270Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.098ohm - 40A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
STB4NC60 STMICROELECTRONICS-STB4NC60 Datasheet
429Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STW12NB60 STMICROELECTRONICS-STW12NB60 Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.5ohm - 12A TO-247 PowerMesh?줚I MOSFET
STD3NC60 STMICROELECTRONICS-STD3NC60 Datasheet
460Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 3.2A DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com