công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1405-E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK1405-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1405-E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1405-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1405-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2SK1405
Rev.3.00 May 15, 2006 page 5 of 6
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
50
RL
Vout
Monitor
VDD
= 30 V
20
0
4
8
12
16
0
Source to Drain Voltage
VSD
(V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Pulse Test
10 V
VGS = 0, –5 V
Pulse Width PW (S)
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
10
µ
100
µ
1 m
10 m
100 m
1
10
Tc = 25°C
D = 1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1sh
ot
pulse
PDM
PW
T
D =
PW
T
θch – c (t) = γ s (t) • θch – c
θch – c = 2.08°C/W, Tc = 25°C


Số phần tương tự - 2SK1405-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1405 HITACHI-2SK1405 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1405 ISC-2SK1405 Datasheet
309Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SK1405-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com