công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW23NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW23NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V - 0.150 廓 - 20 A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 FDmesh??II Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW23NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STW23NM60ND Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW23NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
STB23NM60ND-STF/I23NM60ND-STP23NM60ND-STW23NM60ND
Electrical characteristics
5/15
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 300 V, ID = 10 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 2)
25
45
90
36
ns
ns
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ. Max.
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
20
80
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 20 A, VGS=0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 20 A, di/dt =100 A/µs,
VDD = 100 V
(see Figure 4)
140
0.85
12
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
VDD = 100 V
di/dt =100 A/µs, ISD = 20 A
Tj = 150 °C (see Figure 4)
TBD
TBD
TBD
ns
µC
A


Số phần tương tự - STW23NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW23NM60ND STMICROELECTRONICS-STW23NM60ND Datasheet
820Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) D짼PAK, I짼PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
logo
Inchange Semiconductor ...
STW23NM60ND ISC-STW23NM60ND Datasheet
398Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STW23NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB12NM50FD STMICROELECTRONICS-STB12NM50FD_06 Datasheet
466Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.32廓 - 12A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 FDmesh??Power MOSFET (with fast diode)
STB23NM60N STMICROELECTRONICS-STB23NM60N Datasheet
554Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.150 廓 - 19 A - D2PAK - I2PAK - TO-220/FP TO-247, second generation MDmesh??Power MOSFET
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STB21NM60ND STMICROELECTRONICS-STB21NM60ND_09 Datasheet
559Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STX25NM60ND STMICROELECTRONICS-STX25NM60ND Datasheet
600Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.13 廓, 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STX23NM60ND STMICROELECTRONICS-STX23NM60ND_10 Datasheet
820Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) D짼PAK, I짼PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STF19NM65N STMICROELECTRONICS-STF19NM65N Datasheet
532Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.25 廓 - 15.5 A - TO-220/FP-D2/I2PAK-TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com