công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2462 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC2462
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC2462 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SC2462 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC2462 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SC2462
Rev.2.00 Aug 10, 2005 page 6 of 6
Package Dimensions
D
e
A
AA
b
xS
A
M
EHE
A
A2
A1
S
b
A-A Section
b1
c1
c
Qc
L
L1
LP
A3
Pattern of terminal position areas
I1
b2
e
e1
A
A1
A2
A3
b
b1
c
c1
D
E
e
HE
L
L1
LP
x
b2
e1
I1
Q
1.0
0
1.0
0.35
0.1
2.7
1.35
2.2
0.35
0.15
0.25
Min
Nom
Dimension in Millimeters
Reference
Symbol
Max
1.1
0.25
0.42
0.4
0.13
0.11
1.5
0.95
2.8
1.95
0.3
1.3
0.1
1.2
0.5
0.15
3.1
1.65
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
0.55
1.05
SC-59A
0.011g
MASS[Typ.]
MPAK(T) / MPAK(T)V,
MPAK / MPAKV
PLSP0003ZB-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Package Name
Ordering Information
Part Name
Quantity
Shipping Container
2SC2462LBTL-E
2SC2462LCTL-E
2SC2462LDTL-E
3000
φ 178 mm Reel, 8 mm Emboss Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


Số phần tương tự - 2SC2462

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SC2462 HITACHI-2SC2462 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2462 KEXIN-2SC2462 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SC2462

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com