công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1029BTZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SA1029BTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SA1029BTZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  2SA1029BTZ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SA1029BTZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SA1029BTZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SA1029BTZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SA1029BTZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SA1029BTZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SA1029, 2SA1030
Rev.3.00 Aug 10, 2005 page 2 of 5
Electrical Characteristics
(Ta = 25°C)
2SA1029
2SA1030
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Collector to base
breakdown voltage
V(BR)CBO
–30
–55
V
IC = –10 µA, IE = 0
Collector to emitter
breakdown voltage
V(BR)CEO
–30
–50
V
IC = –1 mA, RBE =
Emitter to base
breakdown voltage
V(BR)EBO
–5
–5
V
IE = –10
µA, IC = 0
Collector cutoff current
ICBO
–0.5
–0.5
µA
VCB = –18 V, IE = 0
Emitter cutoff current
IEBO
–0.5
–0.5
µA
VEB = –2 V, IC = 0
DC current trnsfer ratio
hFE*
1
100
500
100
320
VCE = –12 V,
IC = –2 mA
Base to emitter voltage
VBE
–0.8
–0.8
V
VCE = –12 V,
IC = –2 mA
Collector to emitter
saturation voltage
VCE(sat)
–0.2
–0.2
V
IC = –10 mA,
IB = –1 mA
Gain bandwidth product
fT
200
280
200
280
MHz
VCB = –12 V,
IC = –2 mA
Collector output
capacitance
Cob
3.3
4.0
3.3
4.0
pF
VCB = –10 V, IE = 0,
f = 1 MHz
Note:
1. The 2SA1029 and 2SA1030 are grouped by hFE as follows.
B
C
D
2SA1029
100 to 200
160 to 320
250 to 500
2SA1030
100 to 200
160 to 320


Số phần tương tự - 2SA1029BTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1029 HITACHI-2SA1029 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SA1029BTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com