công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS81 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 1SS81
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

1SS81 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  1SS81 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 1SS81 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 1SS81 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 1SS81 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 1SS81 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
1SS81
Rev.3.00 Mar 22, 2005 page 3 of 4
Main Characteristic
1.0
10
10
1.0
0.1
100
f = 1MHz
050
200
150
250
100
300
Ta = 25
°C
Ta = 75
°C
Ta = 50
°C
0
0.2
0.8
0.6
1.0
0.4
1.2
10
-1
10
-2
10
-3
10
-4
Fig.1 Forward current vs. Forward voltage
Forward voltage VF (V)
10
-5
10
-6
10
-7
10
-8
10
-9
Fig.2 Reverse current vs. Reverse voltage
Reverse voltage VR (V)
Fig.3 Capacitance vs. Reverse voltage
Reverse voltage VR (V)


Số phần tương tự - 1SS81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
1SS81 HITACHI-1SS81 Datasheet
26Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
1SS81 KISEMICONDUCTOR-1SS81 Datasheet
171Kb / 2P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1SS81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HSS81 HITACHI-HSS81 Datasheet
26Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
logo
Renesas Technology Corp
RKH0160AKU RENESAS-RKH0160AKU Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
HSS82 RENESAS-HSS82 Datasheet
144Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
HSK83 RENESAS-HSK83 Datasheet
52Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
1SS83 RENESAS-1SS83 Datasheet
140Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
logo
Hitachi Semiconductor
HSS82 HITACHI-HSS82 Datasheet
26Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
logo
Renesas Technology Corp
HSB83YP RENESAS-HSB83YP Datasheet
85Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
RKS101KG RENESAS-RKS101KG Datasheet
204Kb / 8P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
Nov 28, 2008
logo
Hitachi Semiconductor
1SS81 HITACHI-1SS81 Datasheet
26Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
logo
Renesas Technology Corp
RKH0145AKU RENESAS-RKH0145AKU Datasheet
81Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com