công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW15NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW15NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW15NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STW15NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW15NM60ND Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical characteristics
STP15NM60ND - STF/I15NM60ND - STB15NM60ND - STW15NM60ND
6/19
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 300 V, ID = 7 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 18)
17
20
47
28
ns
ns
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
14
56
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 14 A, VGS=0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD =14 A, di/dt =100 A/µs,
VDD = 100 V
(see Figure 20)
148
910
12
ns
nC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
VDD = 100 V
di/dt =100 A/µs, ISD = 14 A
Tj = 150 °C (see Figure 20)
190
1280
13
ns
nC
A


Số phần tương tự - STW15NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STW15NM60ND ISC-STW15NM60ND Datasheet
398Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STW15NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB21NM60ND STMICROELECTRONICS-STB21NM60ND_09 Datasheet
559Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STX25NM60ND STMICROELECTRONICS-STX25NM60ND Datasheet
600Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.13 廓, 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STX30NM60ND STMICROELECTRONICS-STX30NM60ND Datasheet
798Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.11 廓, 25 A FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB30NM60N STMICROELECTRONICS-STB30NM60N_08 Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
STB25NM60NX STMICROELECTRONICS-STB25NM60NX Datasheet
578Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.130 廓 , 21 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com