công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB15NK50Z-1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB15NK50Z-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500V - 0.30廓 - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB15NK50Z-1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB15NK50Z-1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
Test circuit
STP15NK50Z - STP15NK50ZFP - STB15NK50Z - STB15NK50Z-1 - STW15NK50Z
10/19
3
Test circuit
Figure 18. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 19. Gate charge test circuit
Figure 20. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 21. Unclamped Inductive load test
circuit
Figure 22. Unclamped inductive waveform
Figure 23. Switching time waveform


Số phần tương tự - STB15NK50Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB15NK50Z-1 STMICROELECTRONICS-STB15NK50Z-1 Datasheet
672Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.30ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB15NK50Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z_06 Datasheet
626Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
STB9NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STB9NK50ZT4 Datasheet
371Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 7.2A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z Datasheet
673Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V-0.34ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
March 2003
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP9NK70Z STMICROELECTRONICS-STP9NK70Z Datasheet
664Kb / 14P
   N-CHANNEL 700V - 1ohm - 7.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
April 2002
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP20NK50Z STMICROELECTRONICS-STP20NK50Z_04 Datasheet
380Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V -0.23廓- 17A TO-220/D2PAK/I2SPAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z Datasheet
672Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.30ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_06 Datasheet
492Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65廓 - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com