công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5207CAG166 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5207CAG166
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire짰 Microprocessor
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5207CAG166 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF5207CAG166 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5207CAG166 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 46 page
background image
MCF5208 ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 1
Signal Descriptions
Freescale Semiconductor
4
A[9:0]
SD_A[9:0]3
—O
SDVDD
100–91
E11, D9,
E12, F10,
F11, E9,
F12, G10,
G12, F9
108–99
E13, E14,
F11–F14,
G11–G14
D[31:16]
SD_D[31:16]4
I/O
SDVDD
21–28,
40–47
F1, F2, G1,
G2, G4, G3,
H1, H2, K3,
L2, L3, K2,
M3, J4, M4,
K4
27–34,
46–53
J4–J1,
K4–K1, M3,
N3, M4, N4,
P4, L5, M5,
N5
D[15:0]
FB_D[31:16]4
I/O
SDVDD
8–15, 51–58 B2, B1, C2,
C1, D2, D1,
E2, E1, L5,
K5, L6, J6,
M6, J7, L7,
K7
16–23,
57–64
F3–F1,
G4–G1, H1,
N6, P6, L7,
M7, N7, P7,
N8, P8
BE/BWE[3:0]
PBE[3:0]
SD_DQM[3:0]3
O
SDVDD
20, 48, 18,
50
F4, L4, E3,
J5
26, 54, 24,
56
H2, P5, H4,
M6
OE
PBUSCTL3
O
SDVDD
60
J8
66
M8
TA2
PBUSCTL2
I
SDVDD
90
G11
98
H14
R/W
PBUSCTL1
O
SDVDD
59
K6
65
L8
TS
PBUSCTL0
DACK0
—O
SDVDD
4
B3
12
E3
Chip Selects
FB_CS[3:2]
PCS[3:2]
O
SDVDD
119, 120
D7, A9
C11, A10
FB_CS1
PCS1
SD_CS1
—O
SDVDD
121
C8
127
B10
FB_CS0
——
O
SDVDD
122
B8
128
C10
SDRAM Controller
SD_A10
O
SDVDD
37
M1
43
N2
SD_CKE
O
SDVDD
6C3
14
E1
SD_CLK
O
SDVDD
31
J1
37
L1
SD_CLK
——
O
SDVDD
32
K1
38
M1
SD_CS0
——
O
SDVDD
7
A1
15
F4
SD_DQS[3:2]
O
SDVDD
19, 49
F3, M5
25, 55
H3, L6
SD_SCAS
——
O
SDVDD
38
M2
44
P2
SD_SRAS
——
O
SDVDD
39
J2
45
P3
SD_SDR_DQS
O
SDVDD
29
H3
35
L3
SD_WE
——
O
SDVDD
5D3
13
E2
Table 3. MCF5207/8 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF5207
144
LQFP
MCF5207
144
MAPBGA
MCF5208
160
QFP
MCF5208
196
MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5207CAG166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5207CAG166 FREESCALE-MCF5207CAG166 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5207CAG166 FREESCALE-MCF5207CAG166 Datasheet
523Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5207CAG166 FREESCALE-MCF5207CAG166 Datasheet
2Mb / 46P
   MCF5208 ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results

Mô tả tương tự - MCF5207CAG166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5329 FREESCALE-MCF5329_08 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52277 FREESCALE-MCF52277 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_08 Datasheet
679Kb / 34P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5373 FREESCALE-MCF5373_08 Datasheet
1Mb / 44P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_08 Datasheet
936Kb / 48P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF547X FREESCALE-MCF547X_07 Datasheet
594Kb / 34P
   MCF547x ColdFire짰 Microprocessor
MCF5484CZP200 FREESCALE-MCF5484CZP200 Datasheet
608Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF5485EC NXP-MCF5485EC Datasheet
737Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
Rev. 4, 12/2007
logo
Freescale Semiconductor...
MCF548X FREESCALE-MCF548X_07 Datasheet
596Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
MCF5272 FREESCALE-MCF5272 Datasheet
6Mb / 544P
   ColdFire짰 Integrated Microprocessor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com