công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF51JM64 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51JM64
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF51JM64 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF51JM64 Datasheet HTML 18Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 19Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 20Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 21Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 22Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JM64 Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 50 page
background image
MCF51JM128 ColdFire Microcontroller, Rev. 2
Preliminary Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
22
Figure 8. Typical High-side Drive (source) characteristics – Low Drive (PTxDSn = 0)
2.6
Supply Current Characteristics
Table 11. Supply Current Characteristics
Num
C
Parameter
Symbol
VDD (V)
Typical1
Max2
Unit
1
C
Run supply current3 measured at
(CPU clock =
2MHz, fBus = 1 MHz)
RIDD
53.6
7
mA
33.6
7
2
P
Run supply current3 measured at
(CPU clock =
16 MHz, fBus = 8 MHz)
RIDD
522
30
mA
321.7
30
3
C
Run supply current3 measured at
(CPU clock =
48 MHz, fBus = 24 MHz)
RIDD
560
70
mA
359
70
3
P
Stop2 mode supply current
–40
°C
25
°C
105
°C
–40
°C
25
°C
105
°C
S2I
DD
50.80
3
3
20
μA
30.80
3
3
20
μA
5
P
Stop3 mode supply current
–40
°C
25
°C
105
°C
–40
°C
25
°C
105
°C
S3I
DD
50.90
3
3
20
μA
30.90
3
3
20
μA
6
P
RTC adder to stop2 or stop34, 25
°C5
300
nA
3300
nA
Typical VDD - VOH vs. IOH AT VDD = 5V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
-1
-2-3-4
-5
IOH (mA)
Hot (105°C)
Room (25°C)
Cold (-40°C)
Typical VDD - VOH vs. IOH AT VDD=3V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
-1-2-3
IOH (mA)
Hot (105°C)
Room (25°C)
Cold (-40°C)


Số phần tương tự - MCF51JM64

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51JM64EVLD FREESCALE-MCF51JM64EVLD Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
MCF51JM64EVLH FREESCALE-MCF51JM64EVLH Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
MCF51JM64EVLK FREESCALE-MCF51JM64EVLK Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
MCF51JM64EVQH FREESCALE-MCF51JM64EVQH Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
MCF51JM64VLD FREESCALE-MCF51JM64VLD Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MCF51JM64

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51JM128 FREESCALE-MCF51JM128_09 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF51JM128 ColdFire Microcontroller
MCF52211 FREESCALE-MCF52211 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF51AC256 FREESCALE-MCF51AC256_09 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF51EM256 FREESCALE-MCF51EM256 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52259 FREESCALE-MCF52259_10 Datasheet
2Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF52235DS FREESCALE-MCF52235DS Datasheet
1,001Kb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF5213 FREESCALE-MCF5213_07 Datasheet
944Kb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52211 FREESCALE-MCF52211_07 Datasheet
957Kb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52223DS FREESCALE-MCF52223DS Datasheet
1Mb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52110 FREESCALE-MCF52110 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com