công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST92250JCV2QC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST92250JCV2QC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TMEMULATED EEPROM, CAN 2.0B AND J1850 BLPD
Download  426 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST92250JCV2QC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button ST92250JCV2QC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST92250JCV2QC Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 426 page
background image
9/426
ST92F124/F150/F250 - GENERAL DESCRIPTION
Figure 5. ST92F250CV2: Architectural Block Diagram
256 bytes
Register File
ST9 CORE
8/16 bit
CPU
Interrupt
Management
RCCU
WATCHDOG
AS
DS
RW
WAIT
NMI
DS2
RW
MISO
MOSI
SCK
SS
EF TIMER 0
ST. TIMER
SPI
SCI M
TXCLK
RXCLK
SIN
DCD
SOUT
CLKOUT
RTS
WDOUT
HW0SW1
STOUT
ICAPA0
OCMPA0
ICAPB0
OCMPB0
EXTCLK0
Fully Prog.
I/Os
P0[7:0]
P1[7:0]
P2[7:0]
P3[7:0]
P4[7:0]
P5[7:0]
P6[7:0]
P7[7:0]
P8[7:0]
P9[7:0]
RDI
TDO
MF TIMER 0
TINPA0
TOUTA0
TINPB0
TOUTB0
ICAPA1
OCMPA1
ICAPB1
OCMPB1
EXTCLK1
TINPA1
TOUTA1
TINPB1
TOUTB1
INT[6:0]
WKUP[15:0]
EF TIMER 1
MF TIMER 1
SCI A
OSCIN
OSCOUT
RESET
CLOCK2/8
CLOCK2
INTCLK
CK_AF
ADC
AVDD
AVSS
AIN[15:0]
EXTRG
SDA1
SCL1
I2C BUS _1
A[7:0]
D[7:0]
A[21:8]
Ext. MEM.
ADDRESS
DATA
Port0
Ext. MEM.
ADDRESS
Ports 1,9
RAM
8 Kbytes
FLASH
256 Kbytes
E3 TM
1K byte
The alternate functions (Italic characters) are mapped on Port0, Port1, Port2, Port3, Port4, Port5, Port6, Port7,
RX0
TX0
CAN_0
VREG
VOLTAGE
REGULATOR
Port8 and Port9.
SDA0
SCL0
I2C BUS _0
1


Số phần tương tự - ST92250JCV2QC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST92250JCV2QC STMICROELECTRONICS-ST92250JCV2QC Datasheet
4Mb / 429P
   8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TM(EMULATED EEPROM), CAN 2.0B AND J1850 BLPD
More results

Mô tả tương tự - ST92250JCV2QC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST92F124 STMICROELECTRONICS-ST92F124_06 Datasheet
4Mb / 429P
   8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TM(EMULATED EEPROM), CAN 2.0B AND J1850 BLPD
ST92F120 STMICROELECTRONICS-ST92F120 Datasheet
1Mb / 320P
   8/16-BIT FLASH MCU FAMILY WITH RAM, EEPROM AND J1850 BLPD
ST92F120V9 STMICROELECTRONICS-ST92F120V9 Datasheet
3Mb / 324P
   8/16-BIT FLASH MCU FAMILY WITH RAM, EEPROM AND J1850 BLPD
September 2002 Rev. 2.6
logo
ATMEL Corporation
T89C51CC01 ATMEL-T89C51CC01 Datasheet
1Mb / 146P
   Enhanced 8-bit MCU with CAN controller and Flash
logo
STMicroelectronics
ST7FOXA0 STMICROELECTRONICS-ST7FOXA0 Datasheet
1Mb / 123P
   8-bit MCU with single voltage Flash memory
February 2008 Rev 3
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F016 HOLTEK-HT66F016 Datasheet
1Mb / 116P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
HT66F30-1 HOLTEK-HT66F30-1 Datasheet
7Mb / 196P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
logo
STMicroelectronics
ST10F271B STMICROELECTRONICS-ST10F271B Datasheet
1Mb / 180P
   16-bit MCU with 128 Kbyte Flash memory and 8/12 Kbyte RAM
logo
Holtek Semiconductor In...
HT68F016 HOLTEK-HT68F016 Datasheet
1Mb / 116P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
logo
STMicroelectronics
ST7LITE49M STMICROELECTRONICS-ST7LITE49M Datasheet
1Mb / 188P
   8-bit MCU with single voltage Flash memory data EEPROM, ADC, 8/12-bit timers, and I짼C interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com