công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA46N15_F109 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA46N15_F109
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA46N15_F109 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA46N15_F109 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA46N15_F109 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
FQA46N15 / FQA46N15_F109 Rev. A1
Typical Performance Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation vs.
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Drain Current and Gate Voltage
Variation vs. Source Current
and Temperatue
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
246
8
10
10
-1
10
0
10
1
10
2
Notes :
1. V
DS = 40V
2. 250µ s Pulse Test
-55℃
175℃
25℃
V
GS , Gate-Source Voltage [V]
10
-1
10
0
10
1
10
1
10
2
V
GS
Top :
15.0 V
10.0 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
Bottom : 4.5 V
Notes :
1. 250µ s Pulse Test
2. T
C = 25
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
10
0
10
1
10
2
175℃
Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250µ s Pulse Test
25℃
V
SD, Source-Drain voltage [V]
0
40
80
120
160
200
240
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Note : T
J = 25℃
V
GS = 20V
V
GS = 10V
I
D , Drain Current [A]
0
1020
3040
5060
7080
90
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = 75V
V
DS = 30V
V
DS = 120V
Note : I
D = 45.6 A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
-1
10
0
10
1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
V
DS, Drain-Source Voltage [V]


Số phần tương tự - FQA46N15_F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA46N15 FAIRCHILD-FQA46N15 Datasheet
759Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA46N15 ISC-FQA46N15 Datasheet
361Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQA46N15_F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com