công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA36P15 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA36P15
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA36P15 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA36P15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FQA36P15 / FQA36P15_F109 Rev. B1
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = -250 µ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = -10 V
2. I
D = -18 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
10
0
10
1
10
2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
DC
10 ms
1 ms
100 µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 175
oC
3. Single Pulse
-V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T
C, Case Temperature [
]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ JC(t ) = 0 . 5 1
/W M a x .
2 . D u ty F a c to r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC(t )
s ing le pu ls e
D= 0 .5
0.02
0.2
0.0 5
0.1
0.01
t
1 , S q uar e W a v e P u l s e D u r a t i o n [ s ec ]
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FQA36P15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA36P15 ISC-FQA36P15 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQA36P15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI2325DS TECHPUBLIC-SI2325DS Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW2P15MI YFWDIODE-YFW2P15MI Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AMJ YFWDIODE-YFW7P15AMJ Datasheet
5Mb / 6P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AD YFWDIODE-YFW7P15AD Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN86265P-TP TECHPUBLIC-FDN86265P-TP Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK02P15S FS-FTK02P15S Datasheet
689Kb / 5P
   -150V P-Channel MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFP10P15 INTERSIL-RFP10P15 Datasheet
305Kb / 5P
   -10A, -150V, 0.500 Ohm, P-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com