công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8874 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8874
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 116A, 5.1m ohm
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8874 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8874_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8874_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
©200
8 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8874 / FDU8874 Rev.B
2
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Current
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
VGS = VDS, ID = 250µA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
100
1000
0.1
1
10
5000
30
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
0
2
4
6
8
10
0
10
2030405060
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 15V
ID = 35A
ID = 1A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:


Số phần tương tự - FDD8874_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8874 FAIRCHILD-FDD8874 Datasheet
133Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 116A
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8874 ISC-FDD8874 Datasheet
309Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8874 UMW-FDD8874 Datasheet
545Kb / 7P
   30V N -Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD8874_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8874 FAIRCHILD-FDD8874 Datasheet
133Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 116A
FDU8878 FAIRCHILD-FDU8878_08 Datasheet
405Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 40A, 15m ohm
FDB8896 FAIRCHILD-FDB8896 Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 93A, 5.7 m ohm
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A Datasheet
425Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com