công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8451 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8451
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8451 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8451 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8451 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8451 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8451 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8451 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8451 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
FDD8451 Rev. B1
www.fairchildsemi.com
4
Figure 7.
04
8
12
16
0
2
4
6
8
10
VDD = 25V
VDD = 15V
Qg, GATE CHARGE(nC)
VDD = 20V
Gate Charge Characteristics
Figure 8.
0.1
1
10
10
100
1000
f = 1MHz
VGS = 0V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Crss
Coss
Ciss
40
3000
Capacitance vs Drain to Source Voltage
Figure 9.
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
TJ = 25oC
tAV, TIME IN AVALANCHE(ms)
TJ = 125oC
TJ = 150oC
Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 10.
40
60
80
100
120
140
160
0
5
10
15
20
25
30
VGS = 10V
TC, CASE TEMPERATURE(oC)
175
RθJC = 4.1
o
C/W
VGS =4.5V
Maximum Continuous Drain Current vs
Case Temperature
Figure 11.
110
0.1
1
10
100
100us
DC
100ms
10ms
1ms
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
OPERATION IN THIS
AREA MAY BE
LIMITED BY
rDS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
TC = 25OC
80
LIMITED BY
PACKAGE
Forward Bias Safe Operating Area
Figure 12. Single
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
100
1000
10000
V
GS = 10V
SINGLE PULSE
t, PULSE WIDTH (s)
TC = 25oC
I = I25
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:
175 TC
150
----------------------
Pulse Maximum Power
Dissipation
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted


Số phần tương tự - FDD8451

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8451 FAIRCHILD-FDD8451 Datasheet
345Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 40V, 28A, 24mOHM
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8451 ISC-FDD8451 Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD8451

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com