công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5810 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5810
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Trench짰 MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5810 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5810_07 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5810_07 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
FDD5810 Rev. A (W)
www.fairchildsemi.com
6
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Current
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted
0.2
0.5
0.8
1.1
1.4
-80
-40
0
40
80
120
160
200
VGS = VDS, ID = 250μA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
ID = 250μA
100
1000
0.1
1
10
60
10000
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
Ciss
Coss
Crss
10
0
2
4
6
8
10
05
10
15
20
25
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 30V
ID = 35A
ID = 1A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:


Số phần tương tự - FDD5810_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5810-F085 FAIRCHILD-FDD5810-F085 Datasheet
454Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Trench MOSFET 60V, 36A, 27m
logo
ON Semiconductor
FDD5810-F085 ONSEMI-FDD5810-F085 Datasheet
350Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Trench짰MOSFET
September-2017,Rev.1
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810_10 Datasheet
229Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Trench짰 MOSFET 60V, 36A, 27m"||" "474244
Wolfson AudioPlus??Stereo CODEC with Power Managem
More results

Mô tả tương tự - FDD5810_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810_10 Datasheet
229Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Trench짰 MOSFET 60V, 36A, 27m"||" "474244
Wolfson AudioPlus??Stereo CODEC with Power Managem
logo
Analog Power
AM3414N ANALOGPOWER-AM3414N Datasheet
105Kb / 3P
   N-Channel Logic Level MOSFET
AM2310N ANALOGPOWER-AM2310N Datasheet
244Kb / 5P
   N-Channel Logic Level MOSFET
logo
Samsung semiconductor
IRLZ44 SAMSUNG-IRLZ44 Datasheet
209Kb / 4P
   N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRLZ44 ARTSCHIP-IRLZ44 Datasheet
240Kb / 4P
   N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
2N6901 MICROSEMI-2N6901 Datasheet
154Kb / 3P
   N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
logo
Analog Power
AM3402N ANALOGPOWER-AM3402N Datasheet
245Kb / 5P
   N-Channel Logic Level MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2318N SECOS-SMG2318N Datasheet
474Kb / 4P
   N-Channel Logic Level MOSFET
logo
Analog Power
AM3438NE ANALOGPOWER-AM3438NE Datasheet
256Kb / 5P
   N-Channel Logic Level MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2318N SECOS-SMG2318N_15 Datasheet
474Kb / 4P
   N-Channel Logic Level MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com