công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8896 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8896
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8896 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8896 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8896 / FDU8896 Rev. C2
PSPICE Thermal Model
REV 23 July 2003
FDD8896T
CTHERM1 TH 6 9e-4
CTHERM2 6 5 1e-3
CTHERM3 5 4 2e-3
CTHERM4 4 3 3e-3
CTHERM5 3 2 7e-3
CTHERM6 2 TL 8e-2
RTHERM1 TH 6 3.0e-2
RTHERM2 6 5 1.0e-1
RTHERM3 5 4 1.8e-1
RTHERM4 4 3 2.8e-1
RTHERM5 3 2 4.5e-1
RTHERM6 2 TL 4.6e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model FDD8896T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 =9e-4
ctherm.ctherm2 6 5 =1e-3
ctherm.ctherm3 5 4 =2e-3
ctherm.ctherm4 4 3 =3e-3
ctherm.ctherm5 3 2 =7e-3
ctherm.ctherm6 2 tl =8e-2
rtherm.rtherm1 th 6 =3.0e-2
rtherm.rtherm2 6 5 =1.0e-1
rtherm.rtherm3 5 4 =1.8e-1
rtherm.rtherm4 4 3 =2.8e-1
rtherm.rtherm5 3 2 =4.5e-1
rtherm.rtherm6 2 tl =4.6e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE


Số phần tương tự - FDD8896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD8896 VBSEMI-FDD8896 Datasheet
1,011Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8896 ISC-FDD8896 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8896 UMW-FDD8896 Datasheet
651Kb / 7P
   30V N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD8896-F085 ONSEMI-FDD8896-F085 Datasheet
553Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ
September2017, Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - FDD8896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com