công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện ES1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

ES1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  ES1G Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ES1G Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ES1G Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ES1G Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
www.fairchildsemi.com
ES1F - ES1J Rev. A
Typical Performance Characteristics
FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
1
10
100
30
20
10
5.0
25
15
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method) at T =120 C
L
o
FIG.3- TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.01
1
10
50
0.1
FORWARD VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
PULSE WIDTH-300 S
1% DUTY CYCLE
0
FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
80
90
100
120
140
150
130
110
0
0.2
0.6
0.8
1.2
1.0
0.4
LEAD TEMPERATURE. ( C)
o
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
0.2X0.2"(5.0X5.0mm)
COPPER PAD AREAS
FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1000
1
0.1
0.01
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE. (%)
Tj=125 C
0
Tj=85 C
0
Tj=25 C
0
1
0
0
10
100
14
10
6.0
4.0
2.0
12
8.0
FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE. (V)
ES1F
-
G
ES1H
-J
Tj=25 C
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
0
0.01
0.1
1
10
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
T
j
=25
oC
PULSE WIDTH 300uS
1% DUTY CYCLE
ES1F-1G
ES1H-1J


Số phần tương tự - ES1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1G PANJIT-ES1G Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Yangzhou yangjie electr...
ES1G YANGJIE-ES1G Datasheet
155Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES1G TSC-ES1G Datasheet
440Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
ES1G DIODES-ES1G Datasheet
111Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SUPER-FAST RECTIFIER
DS14001 Rev. 11 - 2
logo
Bytesonic Electronics C...
ES1G BYTESONIC-ES1G Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - ES1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
RS1A FAIRCHILD-RS1A_11 Datasheet
85Kb / 3P
   Fast Rectifiers
UF4003 FAIRCHILD-UF4003 Datasheet
42Kb / 3P
   Fast Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
FR101 SECOS-FR101_15 Datasheet
166Kb / 2P
   Fast Rectifiers
logo
Fairchild Semiconductor
ES3A FAIRCHILD-ES3A Datasheet
146Kb / 4P
   Fast Rectifiers
RGF1A FAIRCHILD-RGF1A_01 Datasheet
49Kb / 3P
   Fast Rectifiers
ES2A FAIRCHILD-ES2A_01 Datasheet
51Kb / 3P
   Fast Rectifiers
UF4001 FAIRCHILD-UF4001_01 Datasheet
334Kb / 3P
   Fast Rectifiers
logo
ON Semiconductor
RGF1A ONSEMI-RGF1A Datasheet
144Kb / 5P
   Fast Rectifiers
June, 2020 ??Rev. 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4147 NJSEMI-1N4147 Datasheet
91Kb / 1P
   Fast Rectifiers
logo
Fairchild Semiconductor
UF4001 FAIRCHILD-UF4001_05 Datasheet
42Kb / 3P
   Fast Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5318 NJSEMI-1N5318 Datasheet
78Kb / 1P
   Fast Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com