công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT210VM bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MCT210VM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phototransistor Optocouplers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MCT210VM bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button MCT210VM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor MCT210VM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
MCT2M, MCT2EM, MCT210M, MCT271M Rev. 1.0.0
6
Typical Performance Curves (Continued)
Fig. 8 Normalized ton vs. RBE
RBE- BASE RESISTANCE (k Ω)
10
100
1000
10000
100000
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VCC = 10 V
IC = 2 mA
RL = 100 Ω
Fig. 7 Switching Speed vs. Load Resistor
R-LOAD RESISTOR (k
Ω)
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
Toff
IF = 10 mA
VCC = 10 V
TA = 25∞C
Tr
Ton
Tf
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
VCC = 10 V
IC = 2 mA
RL = 100 Ω
10
100
1000
10000
100000
RBE- BASE RESISTANCE (k Ω)
Fig. 9 Normalized toff vs. RBE
Fig. 10 Dark Current vs. Ambient Temperature
TA - AMBIENT TEMPERATURE (˚C)
020
406080
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
VCE = 10 V
TA = 25˚C


Số phần tương tự - MCT210VM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MCT210VM FAIRCHILD-MCT210VM Datasheet
619Kb / 15P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results

Mô tả tương tự - MCT210VM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CNY17-1 FAIRCHILD-CNY17-1 Datasheet
575Kb / 14P
   Phototransistor Optocouplers
H11AG1SD FAIRCHILD-H11AG1SD Datasheet
146Kb / 8P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1-M FAIRCHILD-H11AV1-M Datasheet
530Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11AV1 FAIRCHILD-H11AV1 Datasheet
534Kb / 10P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
CNY17-1 QT-CNY17-1 Datasheet
546Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
MCT2 FAIRCHILD-MCT2 Datasheet
619Kb / 15P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
MCT2200 QT-MCT2200 Datasheet
402Kb / 4P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MOC8111 QT-MOC8111 Datasheet
434Kb / 5P
   PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
H11AV1M FAIRCHILD-H11AV1M Datasheet
277Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY171M FAIRCHILD-CNY171M Datasheet
268Kb / 10P
   Phototransistor Optocouplers
CNY17F2M FAIRCHILD-CNY17F2M Datasheet
253Kb / 11P
   Phototransistor Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com