công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBS15CH60F bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBS15CH60F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Module
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBS15CH60F bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBS15CH60F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor FSBS15CH60F Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
11
www.fairchildsemi.com
FSBS15CH60F Rev. D
Note:
1. RC coupling at each input (parts shown dotted) might change depending on the PWM control scheme used in the application and the wiring impedance of the application’s
printed circuit board. The SPM input signal section integrates 3.3k
Ω (typ.) pull-down resistor. Therefore, when using an external filtering resistor, please pay attention to the sig-
nal voltage drop at input terminal.
2. The logic input is compatible with standard CMOS or LSTTL outputs.
Figure 9. Recommended CPU I/O Interface Circuit
Note:
1. It would be recommended that the bootstrap diode, DBS, has soft and fast recovery characteristics.
2. The bootstrap resistor (RBS) should be 3 times greater than RE(H). The recommended value of RE(H) is 5.6Ω, but it can be increased up to 20Ω (maximum) for a slower dv/dt of
high-side.
3. The ceramic capacitor placed between VCC-COM should be over 1uF and mounted as close to the pins of the SPM as possible.
Figure 10. Recommended Bootstrap Operation Circuit and Parameters
CPU
CO M
5V-Line
1nF
4.7k
,,
IN
(U L)
IN
(VL)
IN
(W L)
,,
IN
(UH )
IN
(VH)
IN
(W H )
V
FO
100
1nF
SPM
R
PF=
C
PF
=
15V-Line
22uF
0.1uF
1000uF
1uF
One-Leg Diagram of SPM
Vcc
IN
COM
VB
HO
VS
Vcc
IN
COM
OUT
Inverter
Output
P
N
These Values depend on PWM Control Algorithm
D
BS
R
BS
R
E(H)
V
SL


Số phần tương tự - FSBS15CH60F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS15CH60 FAIRCHILD-FSBS15CH60 Datasheet
555Kb / 16P
   Smart Power Module
logo
List of Unclassifed Man...
FSBS15CH60L ETC2-FSBS15CH60L Datasheet
559Kb / 16P
   UL Certified No.E209204(SPM27-BA package)
More results

Mô tả tương tự - FSBS15CH60F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSB32560 FAIRCHILD-FSB32560 Datasheet
264Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB20CH60L FAIRCHILD-FSBB20CH60L Datasheet
251Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBF10CH60BT FAIRCHILD-FSBF10CH60BT Datasheet
402Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF15CH60BT FAIRCHILD-FSBF15CH60BT Datasheet
429Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF5CH60B FAIRCHILD-FSBF5CH60B Datasheet
404Kb / 17P
   Smart Power Module
FNA40560 FAIRCHILD-FNA40560 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
FNB41560 FAIRCHILD-FNB41560 Datasheet
910Kb / 15P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSB50250AB ONSEMI-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 12P
   Smart Power Module
January 2012 Rev. A
logo
Fairchild Semiconductor
FNA41060_1010 FAIRCHILD-FNA41060_1010 Datasheet
1Mb / 16P
   Smart Power Module
FNA40860 FAIRCHILD-FNA40860 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com