công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA031-035-43-43 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TA031-035-43-43
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.1 - 3.5 GHz 20 W Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA031-035-43-43 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transcom, Inc.

  TA031-035-43-43 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA031-035-43-43 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TA031-035-43-43
REV0_20060515
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 2 / 2
Input / Female
Output / Male
Unit: mm


Số phần tương tự - TA031-035-43-43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA031-035-43-40 TRANSCOM-TA031-035-43-40 Datasheet
48Kb / 2P
   3.1 ??3.5 GHz 10 W Solid State Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - TA031-035-43-43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA031-035-30-30 TRANSCOM-TA031-035-30-30 Datasheet
17Kb / 1P
   3.1 - 3.5 GHz 1W Amplifier
TA031-035-43-40 TRANSCOM-TA031-035-43-40 Datasheet
48Kb / 2P
   3.1 ??3.5 GHz 10 W Solid State Power Amplifier
TA031-035-40-10 TRANSCOM-TA031-035-40-10 Datasheet
29Kb / 1P
   3.1 - 3.5 GHz Low Noise Amplifier
logo
Cree, Inc
CMPA3135060S CREE-CMPA3135060S Datasheet
1Mb / 16P
   3.1 - 3.5 GHz, 60 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
logo
WOLFSPEED, INC.
CMPA3135060S WOLFSPEED-CMPA3135060S Datasheet
1Mb / 16P
   3.1 - 3.5 GHz, 60 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
Rev. 1.0, 2022-8-25
logo
Qorvo, Inc
QPA2513 QORVO-QPA2513 Datasheet
2Mb / 14P
   125 W, 50 V, 3.1 ??3.5 GHz, GaN on SiC Power Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
QPA1001 TRIQUINT-QPA1001 Datasheet
1Mb / 15P
   3.1 ??3.5 GHz 60 Watt GaN Power Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPA1001 QORVO-QPA1001 Datasheet
741Kb / 17P
   3.1 ??3.5 GHz 60 Watt GaN Power Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2814-SM TRIQUINT-TGA2814-SM_15 Datasheet
1Mb / 15P
   3.1 to 3.5 GHz 80W GaN Power Amplifier
logo
WOLFSPEED, INC.
CGH35060F2 WOLFSPEED-CGH35060F2 Datasheet
1Mb / 11P
   60 W, 3.1 - 3.5 GHz, 28 V, GaN HEMT
Rev. 4.4, 2022-10-28
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com