công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA020-180-28-16 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TA020-180-28-16
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 -18 GHz 16 dBm Amplifier
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA020-180-28-16 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA020-180-28-16 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TA020-180-28-16
REV1_20040412
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science- Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1/1
2 – 18 GHz 16 dBm Amplifier
FEATURES
• P1dB: 16 dBm
• NF : 4.5 dB
• Bias Condition: 250mA @ 12V
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Ta = 25
°C)
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
FREQ
Frequency Range
2
18
GHz
SSG
Small Signal Gain
28
32
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
+/- 1.5
dB
NF
Noise Figure
4.5
dB
P1dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
16
dBm
VSWR, IN
Input VSWR
2 : 1
------
VSWR, OUT
Output VSWR
2 : 1
------
VDC
DC Supply Voltage (with built-in regulator)
12
Volt
IDC
Current Supply
250
mA
OTR
Operating Temperature Range
-20
70
ºC
CASE :
HD4


Số phần tương tự - TA020-180-28-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA020-180-20-10 TRANSCOM-TA020-180-20-10 Datasheet
33Kb / 1P
   2 - 18 GHz 13 dBm Amplifier
More results

Mô tả tương tự - TA020-180-28-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA010-180-30-15 TRANSCOM-TA010-180-30-15 Datasheet
31Kb / 1P
   1 - 18 GHz 16 dBm Amplifier
TA160-180-25-27 TRANSCOM-TA160-180-25-27 Datasheet
18Kb / 1P
   16 - 18 GHz 27 dBm Amplifier
TA020-180-20-10 TRANSCOM-TA020-180-20-10 Datasheet
33Kb / 1P
   2 - 18 GHz 13 dBm Amplifier
TA160-180-50-10 TRANSCOM-TA160-180-50-10 Datasheet
17Kb / 1P
   16 - 18 GHz 10 dBm Power Amplifier
TA020-060-00-16 TRANSCOM-TA020-060-00-16 Datasheet
108Kb / 2P
   2 - 6 GHz 16 dBm Limiting Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
TA075-180-24-12 ETC-TA075-180-24-12 Datasheet
28Kb / 2P
   7.5 - 18 GHz 12 dBm Amplifier
logo
Transcom, Inc.
TA075-180-24-12 TRANSCOM-TA075-180-24-12 Datasheet
125Kb / 2P
   7.5 - 18 GHz 12 dBm Amplifier
TA080-180-15-15 TRANSCOM-TA080-180-15-15 Datasheet
73Kb / 2P
   8 - 18 GHz 15 dBm Amplifier
TA060-180-30-28 TRANSCOM-TA060-180-30-28 Datasheet
31Kb / 1P
   6 - 18 GHz 28 dBm Amplifier
TA125-160-37-25 TRANSCOM-TA125-160-37-25 Datasheet
17Kb / 1P
   12.5 - 16 GHz 25 dBm Amplifier
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com