công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP60NE03L-12 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP60NE03L-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 60A - T0-220 STripFET POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP60NE03L-12 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STP60NE03L-12 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP60NE03L-12 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Output Characteristics
Transconductance
Gate Charge vs Gate-source Voltage
Transfer Characteristics
Static Drain-source On Resistance
Capacitance Variations
STP60NE03L-12
4/8


Số phần tương tự - STP60NE03L-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP60NE03L-10 STMICROELECTRONICS-STP60NE03L-10 Datasheet
99Kb / 8P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE SINGLE FEATURE SIZE POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP60NE03L-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP60NF03L STMICROELECTRONICS-STP60NF03L Datasheet
46Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.008 ohm - 60A TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB60NF03L STMICROELECTRONICS-STB60NF03L Datasheet
48Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.008 ohm - 60A D2PAK STripFET POWER MOSFET
STB60NE03L-12 STMICROELECTRONICS-STB60NE03L-12 Datasheet
51Kb / 5P
   N - CHANNEL 30V - 0.009 OHM - 60A - D2PAK SINGLE FEATURE SIZE POWER MOSFET
STP60NF03L STMICROELECTRONICS-STP60NF03L_06 Datasheet
257Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.008廓 - 60A TO-220 STripFET??Power MOSFET
STS11NF30L STMICROELECTRONICS-STS11NF30L Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 11A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STP40NF03L STMICROELECTRONICS-STP40NF03L Datasheet
82Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.020 ohm - 40A TO-220 STripFET POWER MOSFET
STP80NF03L-04 STMICROELECTRONICS-STP80NF03L-04 Datasheet
49Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.0034 ohm - 80A TO-220 STripFET POWER MOSFET
STS11NF3LL STMICROELECTRONICS-STS11NF3LL Datasheet
44Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 11A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STP75NF75L STMICROELECTRONICS-STP75NF75L Datasheet
382Kb / 11P
   N-CHANNEL 75V - 0.009 ohm - 75A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com