công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB13NK60ZT4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB13NK60ZT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V-0.48廓-13A-TO-220/FP-D짼/I짼PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13NK60ZT4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB13NK60ZT4 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
4 Package mechanical data
STB13NK60Z - STB13NK60Z-1 - STP13NK60Z/FP - STW13NK60Z
10/17
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STB13NK60ZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
497Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.48 廓, 13 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
495Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.48, 13 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STB13NK60ZT4 VBSEMI-STB13NK60ZT4 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB13NK60ZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_06 Datasheet
492Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65廓 - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z_07 Datasheet
505Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.30廓 - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
497Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.48 廓, 13 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z Datasheet
409Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET
STP16NK60Z STMICROELECTRONICS-STP16NK60Z Datasheet
283Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.38??- 14A TO-220 / I2SPAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STW13NK100Z STMICROELECTRONICS-STW13NK100Z_06 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 1000V - 0.56??- 13A - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??PowerMOSFET
STP10NK80Z STMICROELECTRONICS-STP10NK80Z_06 Datasheet
452Kb / 15P
   N-channel 800V - 0.78廓 - 9A - TO-220/FP-TO-247 Zener-protected superMESHTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com