công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB13NK60Z-1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB13NK60Z-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V-0.48廓-13A-TO-220/FP-D짼/I짼PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13NK60Z-1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
1 Electrical ratings
STB13NK60Z - STB13NK60Z-1 - STP13NK60Z/FP - STW13NK60Z
2/17
1
Electrical ratings
Table 1.
Absolute maximum ratings
Table 2.
Thermal data
Table 3.
Avalanche characteristics
Symbol
Parameter
Value
Unit
TO-220 / TO-247
I²PAK / D²PAK
TO-220FP
VDS
Drain-Source Voltage (VGS = 0)
600
V
VDGR
Drain-gate Voltage (RGS = 20kΩ)
600
V
VGS
Gate-Source Voltage
± 30
V
ID
Drain Current (continuous) at TC = 25°C
13
13 (Note 1)
A
ID
Drain Current (continuous) at TC = 100°C
8.2
8.2 (Note 1)
A
IDM Note 2
Drain Current (pulsed)
52
52 (Note 1)
A
PTOT
Total Dissipation at TC = 25°C
150
35
W
Derating Factor
1.20
0.27
W/°C
Vesd(G-S)
G-S ESD (HBM C=100pF, R=1.5k
Ω)
4000
V
dv/dt Note 3 Peak Diode Recovery voltage slope
4.5
V/ns
VISO
Insulation Withstand Volatge (DC)
--
2500
V
Tj
Tstg
Operating Junction Temperature
Storage Temperature
-55 to 150
°C
TO-220
I²PAK / TO-247
D²PAK
TO-220FP
Unit
Rthj-case
Thermal Resistance Junction-case Max
0.83
3.6
°C/W
Rthj-pcb
Note 7
Thermal Resistance Junction-pcb Max
--
60
--
°C/W
Rthj-amb
Thermal Resistance Junction-amb Max
62.5
°C/W
Tl
Maximum Lead Temperature For Soldering
Purpose
300
°C
Symbol
Parameter
Max Value
Unit
IAR
Avalanche Current, repetitive or
Not-Repetitive (pulse width limited by Tj max)
10
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
(starting Tj=25°C, ID=IAR, VDD= 50V)
400
mJ


Số phần tương tự - STB13NK60Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB13NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB13NK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB13NK60Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_06 Datasheet
492Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65廓 - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z_07 Datasheet
505Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.30廓 - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
497Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.48 廓, 13 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z Datasheet
409Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET
STP16NK60Z STMICROELECTRONICS-STP16NK60Z Datasheet
283Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.38??- 14A TO-220 / I2SPAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STW13NK100Z STMICROELECTRONICS-STW13NK100Z_06 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 1000V - 0.56??- 13A - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??PowerMOSFET
STP10NK80Z STMICROELECTRONICS-STP10NK80Z_06 Datasheet
452Kb / 15P
   N-channel 800V - 0.78廓 - 9A - TO-220/FP-TO-247 Zener-protected superMESHTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com