công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB13NK60Z-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB13NK60Z-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V-0.48廓-13A-TO-220/FP-D짼/I짼PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13NK60Z-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB13NK60Z-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
3 Test circuits
STB13NK60Z - STB13NK60Z-1 - STP13NK60Z/FP - STW13NK60Z
8/17
3
Test circuits
Figure 18. Switching Times Test Circuit For
Resistive Load
Figure 19. Gate Charge Test Circuit
Figure 20. Test Circuit For Inductive Load
Switching and Diode Recovery
Times


Số phần tương tự - STB13NK60Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB13NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB13NK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB13NK60Z-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z_06 Datasheet
492Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65廓 - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z_07 Datasheet
505Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.30廓 - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB13NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STB13NK60ZT4 Datasheet
497Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.48 廓, 13 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z Datasheet
409Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET
STP16NK60Z STMICROELECTRONICS-STP16NK60Z Datasheet
283Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.38??- 14A TO-220 / I2SPAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STW13NK100Z STMICROELECTRONICS-STW13NK100Z_06 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 1000V - 0.56??- 13A - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??PowerMOSFET
STP10NK80Z STMICROELECTRONICS-STP10NK80Z_06 Datasheet
452Kb / 15P
   N-channel 800V - 0.78廓 - 9A - TO-220/FP-TO-247 Zener-protected superMESHTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com