công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL071BCN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TL071BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low noise JFET single operational amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TL071BCN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  TL071BCN Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TL071BCN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
Electrical characteristics
TL071
4/15
3
Electrical characteristics
Table 3.
VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
TL071I,M,AC,AI,AM,
BC,BI,BM
TL071C
Unit
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
Vio
Input offset voltage (Rs = 50Ω)
Tamb = +25°C
TL071
TL071A
TL071B
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax TL071
TL071A
TL071B
3
3
1
10
6
3
13
7
5
310
13
mV
DVio
Input offset voltage drift
10
10
μV/°C
Iio
Input offset current
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
5
100
4
5
100
10
pA
nA
Iib
Input bias current (1)
Tamb = +25°C
Tmin ≤Tamb ≤Tmax
20
200
20
20
200
20
pA
nA
Avd
Large signal voltage gain
(RL= 2kΩ, Vo= ±10V)
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
50
25
200
25
15
200
V/mV
SVR
Supply voltage rejection ratio (RS = 50Ω)
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
80
80
86
70
70
86
dB
ICC
Supply current, no load
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
1.4
2.5
2.5
1.4
2.5
2.5
mA
Vicm
Input common mode voltage range
±11
+15
-12
±11
+15
-12
V
CMR
Common mode rejection ratio (RS = 50Ω)
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
80
80
86
70
70
86
dB
Ios
Output short-circuit current
Tamb = +25°C
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
10
10
40
60
60
10
10
40
60
60
mA
±Vopp
Output voltage swing
Tamb = +25°C
RL = 2kΩ
RL = 10kΩ
Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax
RL = 2kΩ
RL = 10kΩ
10
12
10
12
12
13.5
10
12
10
12
12
13.5
V
SR
Slew rate
Vin = 10V, RL = 2kΩ, CL = 100pF, unity gain
816
8
16
V/
μs


Số phần tương tự - TL071BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL071BCN STMICROELECTRONICS-TL071BCN Datasheet
90Kb / 9P
   LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
December 1998
TL071BCN STMICROELECTRONICS-TL071BCN Datasheet
287Kb / 13P
   Low noise JFET single operational amplifier
More results

Mô tả tương tự - TL071BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL071 STMICROELECTRONICS-TL071_07 Datasheet
287Kb / 13P
   Low noise JFET single operational amplifier
logo
Texas Instruments
TL072-EP TI1-TL072-EP Datasheet
619Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
TL074 STMICROELECTRONICS-TL074_V01 Datasheet
1Mb / 18P
   Low-noise JFET quad operational amplifier
November 2013
TL074 STMICROELECTRONICS-TL074_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Low noise JFET quad operational amplifier
logo
Texas Instruments
TL074QDREP TI1-TL074QDREP Datasheet
830Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
TL072-EP TI-TL072-EP_15 Datasheet
864Kb / 20P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S61TU TOSHIBA-TC75S61TU Datasheet
206Kb / 7P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
TC75S63TU TOSHIBA-TC75S63TU Datasheet
243Kb / 9P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
logo
Fairchild Semiconductor
KF351 FAIRCHILD-KF351 Datasheet
34Kb / 6P
   Single Operational Amplifier (JFET)
LF351 FAIRCHILD-LF351 Datasheet
40Kb / 8P
   Single Operational Amplifier (JFET)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com