công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14500B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14500B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Control Unit
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14500B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC14500B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14500B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14500B
306
Industrial Control Unit
The MC14500B Industrial Control Unit (ICU) is a single–bit CMOS
processor. The ICU is designed for use in systems requiring decisions based
on successive single–bit information. An external ROM stores the control
program. With a program counter (and output latches and input multiplexers,
if required) the ICU in a system forms a stored–program controller that
replaces combinatorial logic. Applications include relay logic processing,
serial data manipulation and control. The ICU also may control an MPU or be
controlled by an MPU.
• 16 Instructions
• DC to 1.0 MHz Operation at VDD = 5 V
• On–Chip Clock (Oscillator)
• Executes One Instruction per Clock Cycle
• 3 to 18 V Operation
• Low Quiescent Current Characteristic of CMOS Devices
• Capable of Driving One Low–Power Schottky Load or Two Low–Power
TTL Loads over Full Temperature Range
BLOCK DIAGRAM
DATA
X1
X2
I0
I1
I2
I3
RST
3
14
13
7
6
5
4
1
INST
REG
OSC
D
C
IEN
LU
D
C
RESULT
REG. (RR)
MUX
D
C
16
2
8
WRITE
VDD
VSS
15
12
11
10
9
RR
JMP
RTN
FLAG O
FLAG F
+ V
OEN
STOC
STO
X1 — OSCILLATOR OUTPUT
X2 — OSCILLATOR INPUT
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
© Motorola, Inc. 1995
REV 3
1/94
MC14500B
L SUFFIX
CERAMIC
CASE 620
ORDERING INFORMATION
TA = – 55° to 125°C for all packages.
P SUFFIX
PLASTIC
CASE 648
DW SUFFIX
SOIC
CASE 751G
PIN ASSIGNMENT
MC14XXXBCP
Plastic
MC14XXXBCL
Ceramic
MC14XXXBDW
SOIC
13
14
15
16
9
10
11
12
5
4
3
2
1
8
7
6
JMP
X2
X1
VDD
FLAG F
FLAG O
RTN
I3
DATA
WRITE
RST
VSS
I0
I1
I2
RR


Số phần tương tự - MC14500B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14500B MOTOROLA-MC14500B Datasheet
4Mb / 113P
   Industrial Control Unit
1977
MC14500B MOTOROLA-MC14500B_V01 Datasheet
4Mb / 113P
   Industrial Control Unit
1977
More results

Mô tả tương tự - MC14500B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14500B MOTOROLA-MC14500B_V01 Datasheet
4Mb / 113P
   Industrial Control Unit
1977
logo
Siemens Semiconductor G...
BZW20 SIEMENS-BZW20 Datasheet
80Kb / 3P
   control unit
logo
Bel Fuse Inc.
LDW25 BEL-LDW25 Datasheet
859Kb / 6P
   Industrial Control
LDP200-200 BEL-LDP200-200 Datasheet
680Kb / 4P
   Industrial Control
logo
Abracon Corporation
ASTMUPC ABRACON-ASTMUPC Datasheet
4Mb / 10P
   Industrial control
07.22.15
logo
Micronas
CCU3000 MICRONAS-CCU3000 Datasheet
837Kb / 77P
   Central Control Unit
logo
NEC
UPD71059 NEC-UPD71059 Datasheet
1Mb / 24P
   Interrupt Control Unit
logo
Mallory performance clu...
674 MALLORY-674 Datasheet
396Kb / 4P
   VIIC CONTROL UNIT
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
IC-KP-B17-AIDA1 PF-IC-KP-B17-AIDA1 Datasheet
914Kb / 4P
   Control interface unit
IC-KP2-1HB6-V15B PF-IC-KP2-1HB6-V15B Datasheet
772Kb / 4P
   Control interface unit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com