công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2904U bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện 2N2904U
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

2N2904U bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  2N2904U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) 2N2904U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) 2N2904U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) 2N2904U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2008. 9. 23
3/4
2N2904U
Revision No : 1
0
0
0
BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V)
IC - VBE
10
3
1
0.3
0.1
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VCE (V)
IC - VCE
hFE - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
VCE(sat) - IC
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
VBE(sat) - IC
1234
20
40
60
80
100
COMMON EMITTER
Ta=25 C
1
0.8
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
I =0.1mA
B
0.4
0.8
1.2
1.6
40
80
120
160
200
COMMON EMITTER
V =1V
CE
10
30
100
300
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V =1V
CE
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-55 C
COMMON EMITTER
0.01
0.1
0.3
1
0.1
0.03
0.05
0.3
0.5
1
310
30
100
I /I =10
C
300
B
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-55 C
3
Ta=125 C
0.3
0.1
0.1
1
0.5
0.3
1
3
10
Ta=25 C
Ta=-55 C
30
100
300
COMMON EMITTER
I /I =10
5
10
CE
VCE - IB
BASE CURRENT IB (mA)
0.001
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.01
COMMON
EMITTER
Ta=25 C


Số phần tương tự - 2N2904U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
2N2904U1 KEC-2N2904U1 Datasheet
53Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2N2904U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com