công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HC155 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HC155
Giải thích chi tiết về linh kiện  M74HC155_01
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC155 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M74HC155_01 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC155_01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
M74HC155
5/9
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
1) CPD is defined as the value of the IC’s internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without
load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained by the following equation. ICC(opr) = CPD x VCC x fIN + ICC
TEST CIRCUIT
CL = 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
WAVEFORM : PROPAGATION DELAY TIME (f=1MHz; 50% duty cycle)
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
CIN
Input Capacitance
5.0
5
101010
pF
CPD
Power Dissipation
Capacitance (note
1)
5.0
53
pF


Số phần tương tự - M74HC155_01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HC155B1R STMICROELECTRONICS-M74HC155B1R Datasheet
244Kb / 11P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER 3 TO 8 LINE DECODER
M74HC155C1R STMICROELECTRONICS-M74HC155C1R Datasheet
244Kb / 11P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER 3 TO 8 LINE DECODER
M74HC155M1R STMICROELECTRONICS-M74HC155M1R Datasheet
244Kb / 11P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER 3 TO 8 LINE DECODER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com