công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HC153B1R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HC153B1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC153B1R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M74HC153B1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC153B1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
M74HC153
5/10
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6ns)
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
1) CPD is defined as the value of the IC’s internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without
load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained by the following equation. ICC(opr) = CPD x VCC x fIN + ICC/4(per circuit)
TEST CIRCUIT
CL = 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tTLH tTHL Output Transition
Time
2.0
30
75
95
110
ns
4.5
8
151922
6.0
7
131619
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (Cn - Y)
2.0
48
115
145
175
ns
4.5
15
23
29
35
6.0
12
20
25
30
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (A, B - Y)
2.0
68
150
190
225
ns
4.5
20
30
38
45
6.0
16
26
32
38
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (G - Y)
2.0
30
85
105
130
ns
4.5
10
17
21
26
6.0
9
141822
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
CIN
Input Capacitance
5.0
5
101010
pF
CPD
Power Dissipation
Capacitance (note
1)
5.0
58
pF


Số phần tương tự - M74HC153B1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HC153B1R STMICROELECTRONICS-M74HC153B1R Datasheet
260Kb / 12P
   HC253 DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER 3 STATE OUTPUT HC153 DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - M74HC153B1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC153F TOSHIBA-TC74VHC153F_V01 Datasheet
302Kb / 6P
   DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER
1997-03-30
TC74VHC153F TOSHIBA-TC74VHC153F Datasheet
229Kb / 6P
   DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER
TC74AC153P TOSHIBA-TC74AC153P Datasheet
261Kb / 7P
   DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER
logo
New Japan Radio
NJU4052B NJRC-NJU4052B Datasheet
197Kb / 5P
   DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER?
logo
Toshiba Semiconductor
TC74ACT153F TOSHIBA-TC74ACT153F_12 Datasheet
269Kb / 8P
   Dual 4-Channel Multiplexer
TC74VHC153F TOSHIBA-TC74VHC153F_12 Datasheet
218Kb / 10P
   Dual 4-Channel Multiplexer
TC74ACT153F TOSHIBA-TC74ACT153F Datasheet
268Kb / 7P
   DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER
TC7MH153FK TOSHIBA-TC7MH153FK_07 Datasheet
188Kb / 7P
   Dual 4-Channel Multiplexer
TC7MH153FK TOSHIBA-TC7MH153FK Datasheet
194Kb / 5P
   DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER
TC74VHC153F TOSHIBA-TC74VHC153F_07 Datasheet
258Kb / 11P
   Dual 4-Channel Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com