công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGE50NC60WD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGE50NC60WD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 50A - 600V - ISOTOP Ultra fast switching PowerMESHTM IGBT
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGE50NC60WD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STGE50NC60WD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGE50NC60WD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
STGE50NC60WD
Electrical characteristics
9/14
Figure 14.
Turn-off SOA
Figure 15.
Emitter-collector diode
characteristics


Số phần tương tự - STGE50NC60WD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGE50NC60VD STMICROELECTRONICS-STGE50NC60VD Datasheet
292Kb / 14P
   N-channel 50A - 600V - ISOTOP Very fast PowerMESTM IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGE50NC60WD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGE50NC60VD STMICROELECTRONICS-STGE50NC60VD Datasheet
292Kb / 14P
   N-channel 50A - 600V - ISOTOP Very fast PowerMESTM IGBT
STGE50NB60HD STMICROELECTRONICS-STGE50NB60HD Datasheet
47Kb / 6P
   N-CHANNEL 50A - 600V ISOTOP PowerMESH IGBT
STGE200NB60S STMICROELECTRONICS-STGE200NB60S Datasheet
274Kb / 13P
   N-CHANNEL 150A - 600V - ISOTOP PowerMESH??IGBT
STGY40NC60VD STMICROELECTRONICS-STGY40NC60VD Datasheet
290Kb / 14P
   N-channel 600V - 50A - Max247 Very fast PowerMESH??IGBT
STGY40NC60V STMICROELECTRONICS-STGY40NC60V Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 50A - 600V - Max247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGY50NC60WD STMICROELECTRONICS-STGY50NC60WD Datasheet
134Kb / 11P
   N-channel 600V - 50A - Max247 Very fast PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V Datasheet
319Kb / 9P
   N-CHANNEL 50A - 600V TO-247 Hyper Fast PowerMESH??IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60WD Datasheet
280Kb / 14P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-247 Ultra FAST Switching PowerMESH??IGBT
STGW30NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60WD_07 Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 Ultra fast switching PowerMESH??IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com