công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP22NM50 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP22NM50
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 500V - 0.16ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP22NM50 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STP22NM50 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP22NM50 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
STP22NM50 / STP22NM50FP / STB22NM50 / STB22NM50-1
6/10
1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.23
1.36
0.048
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
D1
8
0.315
E
10
10.4
0.393
E1
8.5
0.334
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.625
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
M
2.4
3.2
0.094
0.126
R
0.4
0.015
V2
D2PAK MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STP22NM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP22NM60 STMICROELECTRONICS-STP22NM60 Datasheet
386Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.19 ohm - 22A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STP22NM60N STMICROELECTRONICS-STP22NM60N Datasheet
994Kb / 23P
   N-channel 600 V, 0.2 廓, 16 A MDmesh??II Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP22NM60N ISC-STP22NM60N Datasheet
316Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP22NM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP20NM50 STMICROELECTRONICS-STP20NM50 Datasheet
532Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V - 0.20ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP20NM60 STMICROELECTRONICS-STP20NM60 Datasheet
355Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STB20NM50 STMICROELECTRONICS-STB20NM50_07 Datasheet
317Kb / 14P
   N-channel 500V - 0.20廓 - 20A - TO220/FP-D2PAK-I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STP22NM60 STMICROELECTRONICS-STP22NM60 Datasheet
386Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.19 ohm - 22A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z Datasheet
673Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V-0.34ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
March 2003
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm-11A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STW20NM50 STMICROELECTRONICS-STW20NM50 Datasheet
256Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.20ohm - 20A TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STP5NC50 STMICROELECTRONICS-STP5NC50 Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 500V - 1.3ohm - 5.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STB9NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STB9NK50ZT4 Datasheet
371Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 7.2A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60_07 Datasheet
364Kb / 16P
   N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com