công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-24S0001.8 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-24S0001.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8 A DC-DC converter modules
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-24S0001.8 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button GS-24S0001.8 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics GS-24S0001.8 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
GS-R24FP
Additional features and protections
11/15
5
Additional features and protections
5.1
Output overvoltage protection
The overvoltage protection, OVP, is realized by using an internal comparator, whose input is
connected to the feedback. It turns off the power stage when the OVP threshold is reached.
This threshold is typically 30 % higher than the feedback voltage.
Figure 6.
Multiple units synchronization
Figure 4.
Output voltage programming
Figure 5.
Loop compensation
Rv
Rload
4, 5
6, 7
10
8, 9
GS-RxxFp000z.z
Vout
Vin
Cc
Rv
Rload
4, 5
6, 7
10
8, 9
GS-RxxFp000z.z
Vout
Vin
GS-RxxFpyyyz.z
4, 5
6, 7
Vin
2
Rload
Vout
8, 9
Rload
4, 5
6, 7
2
8, 9
GS-RxxFpyyyz.z
Vout
Vin


Số phần tương tự - GS-24S0001.8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
GS-20-094 FCI-CONNECTOR-GS-20-094 Datasheet
925Kb / 23P
   ZipLine Connector System
GS-20-129 FCI-CONNECTOR-GS-20-129 Datasheet
850Kb / 9P
   1mm SPACING FPC/FFC CONNECTOR DOCUMENT LIST
logo
3M Electronics
GS-2000-4405-4 3M-GS-2000-4405-4 Datasheet
158Kb / 17P
   Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
GS-2000-4406-2 3M-GS-2000-4406-2 Datasheet
158Kb / 17P
   Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
GS-2000-4407-0 3M-GS-2000-4407-0 Datasheet
158Kb / 17P
   Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
More results

Mô tả tương tự - GS-24S0001.8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-R12FP STMICROELECTRONICS-GS-R12FP Datasheet
447Kb / 14P
   1.9 A DC-DC converter modules
GS-R24F STMICROELECTRONICS-GS-R24F_08 Datasheet
369Kb / 13P
   2 A DC-DC converter modules
GS-R12F STMICROELECTRONICS-GS-R12F_08 Datasheet
372Kb / 13P
   2 A DC-DC converter modules
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
HUS-0505 POWER-SYSTEMS-HUS-0505 Datasheet
182Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 1.8 W UNREGULATED DC-DC CONVERTER
HRS-0505 POWER-SYSTEMS-HRS-0505 Datasheet
229Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 1.8 W REGULATED DC-DC CONVERTER
logo
Murata Power Solutions ...
PWR6000 MURATA-PS-PWR6000 Datasheet
123Kb / 4P
   1.8 WATT REGULATED DC/DC CONVERTER
logo
C&D Technologies
PWR60XX CANDD-PWR60XX Datasheet
149Kb / 4P
   1.8 WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER
logo
Bothhand USA, LP.
CSU0509-LF BOTHHAND-CSU0509-LF Datasheet
141Kb / 2P
   1.8 Watt Isolated DC-DC Converter
logo
STMicroelectronics
GS-R12F STMICROELECTRONICS-GS-R12F Datasheet
202Kb / 12P
   2A DC/DC converter modules
logo
Lineage Power Corporati...
KSTW002A5B LINEAGEPOWER-KSTW002A5B Datasheet
1Mb / 16P
   DC-DC Converter Power Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com