công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-12S0001.9 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-12S0001.9
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.9 A DC-DC converter modules
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-12S0001.9 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button GS-12S0001.9 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics GS-12S0001.9 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
GS-R12FP
Application information
9/14
4.9
Soldering
Soldering phase has to be execute with care : in order to avoid undesired melting
phenomenon, particular attention has to be take on the set up of the peak temperature.
Here following some suggestions for the temperature profile based on
IPC/JEDEC J-STD-020C ,July 2004 recommendations.
Figure 3.
Soldering
Table 7.
Soldering
Profile feature
PB free assembly
Average ramp up rate ( TSMAX to TP)
3 °C / sec max
Preheat
Temperature min ( TS MIN)
Temperature max ( TS MAX)
Time (TS MIN to TS MAX) ( tS )
150 °C
200 °C
60 – 100 sec
Time maintained above :
Temperature TL
Time tL
217 °C
40 – 70 sec
Peak temperature (TP)
240 + 0 °C
Time within 5 °C of actual peak temperature (tP)
10 – 20 sec
Ramp down rate
6 °C / sec
Time from 25 °C to peak temperature
8 minutes max


Số phần tương tự - GS-12S0001.9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
GS-12-006 FCI-CONNECTOR-GS-12-006 Datasheet
185Kb / 17P
   Conan??Micro miniature Connector System
GS-12-008 FCI-CONNECTOR-GS-12-008 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW PROFILE VERTICAL CARD CONNECTOR
GS-12-0903 FCI-CONNECTOR-GS-12-0903 Datasheet
271Kb / 16P
   TRX10GVP2010C1 (SFP SR Module)
GS-12-0974 FCI-CONNECTOR-GS-12-0974 Datasheet
257Kb / 14P
   TRX10GDP0310C1 (SFP LR Module)
GS-12-0977 FCI-CONNECTOR-GS-12-0977 Datasheet
174Kb / 17P
   Conan Micro miniature Connector System
More results

Mô tả tương tự - GS-12S0001.9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-R24F STMICROELECTRONICS-GS-R24F_08 Datasheet
369Kb / 13P
   2 A DC-DC converter modules
GS-R12F STMICROELECTRONICS-GS-R12F_08 Datasheet
372Kb / 13P
   2 A DC-DC converter modules
GS-R24FP STMICROELECTRONICS-GS-R24FP Datasheet
454Kb / 15P
   1.8 A DC-DC converter modules
GS-R12F STMICROELECTRONICS-GS-R12F Datasheet
202Kb / 12P
   2A DC/DC converter modules
logo
Lineage Power Corporati...
KSTW002A5B LINEAGEPOWER-KSTW002A5B Datasheet
1Mb / 16P
   DC-DC Converter Power Modules
logo
STMicroelectronics
GS-R24F STMICROELECTRONICS-GS-R24F Datasheet
203Kb / 12P
   2A DC/DC converter modules
logo
List of Unclassifed Man...
MES1206 ETC1-MES1206 Datasheet
243Kb / 5P
   DC-to-DC Converter Modules
logo
XFMRS Inc.
XF5006-5S2R XFMRS-XF5006-5S2R Datasheet
53Kb / 1P
   DC/DC CONVERTER ISOLATION MODULES
logo
Texas Instruments
DCP010505B TI1-DCP010505B_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Unregulated DC/DC Converter Modules
logo
Vicor Corporation
DCM VICOR-DCM Datasheet
131Kb / 2P
   Isolated, Regulated DC-DC Converter Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com