công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVX574TTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVX574TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVX574TTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVX574TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVX574TTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
74LVX574
6/13
Figure 5: Waveform - Propagation Delays Setup And Hold Times (f=1MHz; 50% duty cycle)
Figure 6: Waveform - Output Enable And Disable Times (f=1MHz; 50% duty cycle)


Số phần tương tự - 74LVX574TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX574 FAIRCHILD-74LVX574 Datasheet
80Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
74LVX574 ONSEMI-74LVX574 Datasheet
101Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
March, 2005 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX574M FAIRCHILD-74LVX574M Datasheet
80Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74LVX574M FAIRCHILD-74LVX574M Datasheet
94Kb / 7P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74LVX574MTC FAIRCHILD-74LVX574MTC Datasheet
80Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74LVX574TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX374 STMICROELECTRONICS-74LVX374 Datasheet
301Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373_04 Datasheet
300Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373 Datasheet
77Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573 Datasheet
210Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573_04 Datasheet
299Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX541 STMICROELECTRONICS-74LVX541 Datasheet
291Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX273 STMICROELECTRONICS-74LVX273 Datasheet
307Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR (5V TOLERANT INPUTS)
74LVX240 STMICROELECTRONICS-74LVX240 Datasheet
258Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX574 STMICROELECTRONICS-74LCX574 Datasheet
264Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX374 STMICROELECTRONICS-74LCX374_04 Datasheet
277Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com