công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVX573 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVX573
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVX573 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  74LVX573 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVX573 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
74LVX573
2/13
Figure 2: Input Equivalent Circuit
Table 2: Pin Description
Table 3: Truth Table
X : Don’t Care
Z : High Impedance
* : Q Outputs are Latched at the time when the LE INPUT is taken low logic level
Figure 3: Logic Diagram
This logic diagram has not be used to estimate propagation delays
PIN N°
SYMBOL
NAME AND FUNCTION
1OE
3 State Output Enable
Input (Active LOW)
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
D0 to D7
Data Inputs
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19
Q0 to Q7
3-State Latch Outputs
11
LE
Latch Enable Input
10
GND
Ground (0V)
20
VCC
Positive Supply Voltage
INPUTS
OUTPUT
OE
LE
D
Q
HX
X
Z
LL
X
NO CHANGE*
LHL
L
L
HHH


Số phần tương tự - 74LVX573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX573 FAIRCHILD-74LVX573 Datasheet
92Kb / 7P
   Low Voltage Octal Latch with 3-STATE Outputs
logo
STMicroelectronics
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573 Datasheet
210Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
ON Semiconductor
74LVX573 ONSEMI-74LVX573 Datasheet
198Kb / 9P
   Low Voltage Octal Latch
Revised April 2005
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX573M FAIRCHILD-74LVX573M Datasheet
92Kb / 7P
   Low Voltage Octal Latch with 3-STATE Outputs
logo
STMicroelectronics
74LVX573M STMICROELECTRONICS-74LVX573M Datasheet
210Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74LVX573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373_04 Datasheet
300Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373 Datasheet
77Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573 Datasheet
210Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX374 STMICROELECTRONICS-74LVX374 Datasheet
301Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX574 STMICROELECTRONICS-74LVX574 Datasheet
301Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX541 STMICROELECTRONICS-74LVX541 Datasheet
291Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX240 STMICROELECTRONICS-74LVX240 Datasheet
258Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX240 STMICROELECTRONICS-74LCX240_04 Datasheet
241Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX240M STMICROELECTRONICS-74LCX240M Datasheet
187Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX573 STMICROELECTRONICS-74LCX573 Datasheet
227Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com