công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVX257MTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVX257MTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVX257MTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVX257MTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics 74LVX257MTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
74LVX257
11/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
60
2.362
T
22.4
0.882
Ao
6.7
6.9
0.264
0.272
Bo
5.3
5.5
0.209
0.217
Ko
1.6
1.8
0.063
0.071
Po
3.9
4.1
0.153
0.161
P
7.9
8.1
0.311
0.319
Tape & Reel TSSOP16 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - 74LVX257MTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX257MTR STMICROELECTRONICS-74LVX257MTR Datasheet
258Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74LVX257MTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX257 STMICROELECTRONICS-74LVX257 Datasheet
258Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX157 STMICROELECTRONICS-74LCX157 Datasheet
321Kb / 17P
   Low voltage CMOS Quad 2 channel multiplexer with 5V tolerant inputs
74LCX257 STMICROELECTRONICS-74LCX257 Datasheet
288Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS (3-STATE)
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LCX257F TOSHIBA-TC74LCX257F Datasheet
298Kb / 9P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
STMicroelectronics
74LVX157 STMICROELECTRONICS-74LVX157 Datasheet
197Kb / 9P
   LOW VOLTAGE QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX157 STMICROELECTRONICS-74LVX157_04 Datasheet
269Kb / 12P
   LOW VOLTAGE QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX157 FAIRCHILD-74LCX157 Datasheet
99Kb / 9P
   Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer with 5V Tolerant Inputs
logo
STMicroelectronics
74LVX126 STMICROELECTRONICS-74LVX126_04 Datasheet
242Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD BUS BUFFERS (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX126TTR STMICROELECTRONICS-74LVX126TTR Datasheet
162Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD BUS BUFFERS (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
July 2001
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LCX157F TOSHIBA-TC74LCX157F Datasheet
302Kb / 9P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-CHANNEL MULTIPLEXER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com