công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ574TTR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ574TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ574TTR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  74LVQ574TTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVQ574TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
74LVQ574
2/13
Figure 2: Input And Output Equivalent Circuit
Table 2: Pin Description
Table 3: Truth Table
X : Don’t Care
Z : High Impedance
Figure 3: Logic Diagram
PIN N°
SYMBOL
NAME AND FUNCTION
1OE
3-State Output Enable
Input (Active LOW)
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
D0 to D7
Data Inputs
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19
Q0 to Q7
3-State Outputs
11
CLOCK
Clock Input (LOW-to-HIGH
Edge Trigger)
10
GND
Ground (0V)
20
VCC
Positive Supply Voltage
INPUTS
OUTPUT
OE
CK
D
Q
HX
X
Z
L
X
NO CHANGE
LL
L
LH
H


Số phần tương tự - 74LVQ574TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ574T STMICROELECTRONICS-74LVQ574T Datasheet
75Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
February 1999
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ574TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT574A STMICROELECTRONICS-74VHCT574A_04 Datasheet
273Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74VHC574 STMICROELECTRONICS-74VHC574_04 Datasheet
306Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74LVQ374 STMICROELECTRONICS-74LVQ374 Datasheet
289Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74LVQ574 STMICROELECTRONICS-74LVQ574 Datasheet
75Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
February 1999
74VHC374 STMICROELECTRONICS-74VHC374_04 Datasheet
303Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC564AP TOSHIBA-TC74HC564AP Datasheet
267Kb / 6P
   OCTAL D -TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUT. INVERTING, NON INVERTING
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A Datasheet
196Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 14
logo
STMicroelectronics
74AC574 STMICROELECTRONICS-74AC574 Datasheet
248Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
M74HCT374 STMICROELECTRONICS-M74HCT374 Datasheet
233Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com