công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ280 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ280
Giải thích chi tiết về linh kiện  9 BIT PARITY GENERATOR
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ280 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  74LVQ280_04 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVQ280_04 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
74LVQ280
5/11
Figure 4: Test Circuit
CL = 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RL = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 5: Waveform - Propagation Delays (f=1MHz; 50% duty cycle)


Số phần tương tự - 74LVQ280_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ280M STMICROELECTRONICS-74LVQ280M Datasheet
229Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
74LVQ280MTR STMICROELECTRONICS-74LVQ280MTR Datasheet
229Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
74LVQ280TTR STMICROELECTRONICS-74LVQ280TTR Datasheet
229Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ280_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ280 STMICROELECTRONICS-74LVQ280 Datasheet
229Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
74AC280 STMICROELECTRONICS-74AC280 Datasheet
64Kb / 8P
   9 BIT PARITY GENERATOR
December 1998
M74HC280 STMICROELECTRONICS-M74HC280 Datasheet
303Kb / 9P
   9 BIT PARITY GENERATOR
M54HC280 STMICROELECTRONICS-M54HC280 Datasheet
242Kb / 10P
   9 BIT PARITY GENERATOR
logo
Fairchild Semiconductor
74F280SCX FAIRCHILD-74F280SCX Datasheet
77Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
National Semiconductor ...
54AC280 NSC-54AC280 Datasheet
183Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
Fairchild Semiconductor
74AC280 FAIRCHILD-74AC280 Datasheet
65Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
DM74S280 FAIRCHILD-DM74S280 Datasheet
62Kb / 5P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
National Semiconductor ...
54F280DM NSC-54F280DM Datasheet
152Kb / 8P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC280AP TOSHIBA-TC74HC280AP_07 Datasheet
335Kb / 9P
   9-Bit Parity Generator/Checker
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com