công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM915-16 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
STM915-16 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 7 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 60.45 60.83 2.380 2.395 B 50.04 50.54 1.970 1.990 C 11.31 11.81 0.445 0.465 D 6.35 6.73 0.250 0.265 E 2.16 2.54 0.085 0.100 F 3.35 0.132 G 0.13 0.38 0.005 0.015 H 57.40 2.260 J 51.87 2.042 K 39.17 1.542 L 34.09 1.342 M 29.01 1.142 N 16.31 0.642 P 8.69 0.342 Q 0.38 0.64 0.015 0.025 R 3.05 3.30 0.120 0.130 S 13.59 14.09 0.535 0.555 V 4.49 5.51 0.177 0.217 W 6.78 7.06 0.267 0.278 1013762F H100 MECHANICAL DATA STM915-16 6/7 |
Số phần tương tự - STM915-16 |
|
Mô tả tương tự - STM915-16 |