công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCT164M1R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HCT164M1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT164M1R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M74HCT164M1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCT164M1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
M74HCT164
5/11
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6ns)
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
1) CPD is defined as the value of the IC’s internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without
load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained by the following equation. ICC(opr) = CPD x VCC x fIN + ICC
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tTLH tTHL Output Transition
Time
4.5
8
151922
ns
tPLH tPHL Propagation Delay
Time (CLOCK - Q)
4.5
23
36
45
54
ns
tPHL
Propagation Delay
Time (CLEAR - Q)
4.5
24
37
46
56
ns
fMAX
Maximum Clock
Frequency
4.5
30
50
24
20
MHz
tW(H)
tW(L)
Minimum Pulse
Width (CLOCK)
4.5
8
151922
ns
tW(L)
Minimum Pulse
Width (CLEAR)
4.5
8
151922
ns
ts
Minimum Set-Up
Time (A, B - CK)
4.5
4
101315
ns
th
Minimum Hold
Time (A, B - CK)
4.5
0
0
0
ns
tREM
Minimum Removal
Time
4.5
5
6
8
ns
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
CIN
Input Capacitance
5
101010
pF
CPD
Power Dissipation
Capacitance (note
1)
137
pF


Số phần tương tự - M74HCT164M1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCT164M1R STMICROELECTRONICS-M74HCT164M1R Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
More results

Mô tả tương tự - M74HCT164M1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M54HC251 STMICROELECTRONICS-M54HC251 Datasheet
249Kb / 11P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HCT164 STMICROELECTRONICS-M54HCT164 Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164 Datasheet
254Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M74HC164 STMICROELECTRONICS-M74HC164_03 Datasheet
512Kb / 13P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164_04 Datasheet
299Kb / 11P
   RAD-HARD 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC4094 STMICROELECTRONICS-M54HC4094 Datasheet
270Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER 3-STATE
M74HC4094 STMICROELECTRONICS-M74HC4094 Datasheet
575Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER (3-STATE)
logo
Diodes Incorporated
74AHCT595 DIODES-74AHCT595 Datasheet
255Kb / 10P
   8-BIT SHIFT REGISTER 8-BIT OUTPUT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC166 HITACHI-HD74AC166 Datasheet
65Kb / 11P
   8-bit Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC10E141 ONSEMI-MC10E141 Datasheet
111Kb / 4P
   8-BIT SHIFT REGISTER
1996 REV 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com