công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX646 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LCX646
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLT. CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5 VOLT TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS(3-STATE)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LCX646 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LCX646_04 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
M74LCX646
8/16
Figure 5: Test Circuit
CL = 50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 6: Waveform - Propagation Delays, SAB, SBA, An, Bn, Times (f=1MHz; 50% duty cycle)
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
tPZH, tPHZ
GND


Số phần tương tự - 74LCX646_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX646M1R STMICROELECTRONICS-74LCX646M1R Datasheet
241Kb / 13P
   LOW VOLT. CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5 VOLT TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS(3-STATE)
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX646MSA FAIRCHILD-74LCX646MSA Datasheet
105Kb / 10P
   Low Voltage Octal Transceiver/Register with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX646MSAX FAIRCHILD-74LCX646MSAX Datasheet
105Kb / 10P
   Low Voltage Octal Transceiver/Register with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX646MTC FAIRCHILD-74LCX646MTC Datasheet
105Kb / 10P
   Low Voltage Octal Transceiver/Register with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX646MTCX FAIRCHILD-74LCX646MTCX Datasheet
105Kb / 10P
   Low Voltage Octal Transceiver/Register with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74LCX646_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX646 STMICROELECTRONICS-74LCX646 Datasheet
241Kb / 13P
   LOW VOLT. CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5 VOLT TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS(3-STATE)
74LCX652 STMICROELECTRONICS-74LCX652 Datasheet
387Kb / 16P
   LOW VOLT. CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5 VOLT TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS(3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74LVCH245A PHILIPS-74LVCH245A Datasheet
324Kb / 10P
   Octal bus transceiver with direction pin with 5-volt tolerant inputs/outputs (3-State)
1998 May 20
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVC245A IDT-IDT74LVC245A Datasheet
73Kb / 6P
   3.3V CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND 5 VOLT TOLERANT I/O
IDT74LVCR2245A IDT-IDT74LVCR2245A Datasheet
65Kb / 6P
   3.3V CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND 5 VOLT TOLERANT I/O
IDT74LVC2245A IDT-IDT74LVC2245A Datasheet
68Kb / 7P
   3.3V CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND 5 VOLT TOLERANT I/O
IDT74LVCH245A IDT-IDT74LVCH245A Datasheet
65Kb / 6P
   3.3V CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS, 5 VOLT TOLERANT I/O AND BUS-HOLD
IDT74LVC16646A IDT-IDT74LVC16646A Datasheet
211Kb / 8P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS, 5 VOLT TOLERANT I/O
logo
Renesas Technology Corp
IDT74LVCH16646A RENESAS-IDT74LVCH16646A Datasheet
528Kb / 9P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS, 5 VOLT TOLERANT I/O AND BUS-HOLD
JANUARY 2016
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVCH16646A IDT-IDT74LVCH16646A Datasheet
118Kb / 8P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS 5 VOLT TOLERANT I/O AND BUS-HOLD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com