công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX541TTR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LCX541TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LCX541TTR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  74LCX541TTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LCX541TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
Pin settings
74LCX541
4/17
2
Pin settings
2.1
Pin connection
Figure 3.
Pin connection (top through view)
2.2
Pin description
Table 1. Pin description
Pin N°
Symbol
Name and function
1, 19
G1, G2
Output enable inputs
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9
A1 to A8
Data inputs
18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11
Y1 to Y8
Data outputs
10
GND
Ground (0V)
20
VCC
Positive supply voltage


Số phần tương tự - 74LCX541TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX541TTR STMICROELECTRONICS-74LCX541TTR Datasheet
225Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74LCX541TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX541 STMICROELECTRONICS-74LCX541 Datasheet
225Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX540 STMICROELECTRONICS-74LCX540 Datasheet
271Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX244 STMICROELECTRONICS-74LCX244_04 Datasheet
263Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX240 STMICROELECTRONICS-74LCX240_04 Datasheet
241Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX240M STMICROELECTRONICS-74LCX240M Datasheet
187Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX244MTR STMICROELECTRONICS-74LCX244MTR Datasheet
66Kb / 9P
   LOW COLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX245 STMICROELECTRONICS-74LCX245 Datasheet
278Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX125 STMICROELECTRONICS-74LCX125_06 Datasheet
241Kb / 16P
   Low voltage CMOS quad bus buffer (3-State) with 5V tolerant inputs and outputs
74LCX125 STMICROELECTRONICS-74LCX125 Datasheet
216Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LVX240 STMICROELECTRONICS-74LVX240 Datasheet
258Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com