công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX373TTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LCX373TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LCX373TTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LCX373TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LCX373TTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
74LCX373
6/13
Figure 4: Test Circuit
CL = 50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 5: Waveform - LE To Qn Propagation Delays, LE Minimum Pulse Width, Dn To LE Setup
And Hold Times (f=1MHz; 50% duty cycle)
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
tPZH, tPHZ
GND


Số phần tương tự - 74LCX373TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX373TTR STMICROELECTRONICS-74LCX373TTR Datasheet
225Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
September 2001
More results

Mô tả tương tự - 74LCX373TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX373 STMICROELECTRONICS-74LCX373 Datasheet
225Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
September 2001
74LCX573 STMICROELECTRONICS-74LCX573_04 Datasheet
276Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX573 STMICROELECTRONICS-74LCX573 Datasheet
227Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX574 STMICROELECTRONICS-74LCX574 Datasheet
264Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX374 STMICROELECTRONICS-74LCX374_04 Datasheet
277Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX374 STMICROELECTRONICS-74LCX374 Datasheet
74Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON INVERTING 3-STATE WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
February 1999
74LVQ373 STMICROELECTRONICS-74LVQ373 Datasheet
75Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
February 1999
74LVQ573 STMICROELECTRONICS-74LVQ573 Datasheet
75Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
February 1999
74VHCT373A STMICROELECTRONICS-74VHCT373A_04 Datasheet
279Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74VHC373 STMICROELECTRONICS-74VHC373_04 Datasheet
306Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com