công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16245TTR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74ALVCH16245TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74ALVCH16245TTR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74ALVCH16245TTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
74ALVCH16245
7/10
WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAYS (f=1MHz; 50% duty cycle)
WAVEFORM 2: OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIME (f=1MHz; 50% duty cycle)


Số phần tương tự - 74ALVCH16245TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16245 PHILIPS-74ALVCH16245 Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
logo
ON Semiconductor
74ALVCH16245 ONSEMI-74ALVCH16245 Datasheet
139Kb / 12P
   Low-Voltage 16-Bit Transceiver with Bus Hold 1.8/2.5/3.3 V(3-State, Non-Inverting)
September, 2002 ??Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16245 NEXPERIA-74ALVCH16245 Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16245DGG PHILIPS-74ALVCH16245DGG Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16245DGG NEXPERIA-74ALVCH16245DGG Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16245TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74ALVCR162245 STMICROELECTRONICS-74ALVCR162245 Datasheet
512Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245 Datasheet
236Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74VCXH162245 STMICROELECTRONICS-74VCXH162245 Datasheet
272Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74VCX162245 STMICROELECTRONICS-74VCX162245 Datasheet
279Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74VCXR162245 STMICROELECTRONICS-74VCXR162245 Datasheet
272Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74VCX16245 STMICROELECTRONICS-74VCX16245 Datasheet
212Kb / 14P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
November 2003
74VCXH16245 STMICROELECTRONICS-74VCXH16245 Datasheet
292Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
July 2003
74VCX162244 STMICROELECTRONICS-74VCX162244 Datasheet
229Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE)WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
February 2003
74VCX16244 STMICROELECTRONICS-74VCX16244 Datasheet
233Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74ALVCH16244 STMICROELECTRONICS-74ALVCH16244 Datasheet
224Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com